công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4737A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện DL4737A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

DL4737A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  DL4737A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD DL4737A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD DL4737A Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Case : DO-213AB(LL41) Molded plastic
VOLTAGE RANGE: 3.3 - 100V
DL4728A - DL4764A
1 of 3
Mounting position : Any
Polarity : Color band denotes cathode end
Lead : Axial lead solderable per MIL-STD-202,
Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
Low leakage current
High reliability
High peak reverse power dissipation
Complete voltage range 3.3 to 100 Volts
MAXIMUM RATINGS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Rating
Symbol
Value
Unit
DC Power Dissipation at TL = 50 °C (Note1)
PD
1.0
Watt
Maximum Forward Voltage at IF = 200 mA
VF
1.2
Volts
Maximum Thermal Resistance Junction to Ambient Air (Note2)
RӨJA
170
K / W
Junction Temperature Range
TJ
- 55 to + 175
°C
Storage Temperature Range
TSTG
- 55 to + 175
°C
Notes :
(1) TL = Lead temperature at 3/8 " (9.5mm) from body
(2) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case.
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
POWER: 1.0Wa t t s
Mechanical Data
!
!
!
!
!
!
Weight : 0.25 g
!
!
!
www.sunmate.tw
Dim
Min
Max
LL41 /DO-213AB
A
4.80
5.20
B
2.40
2.60
C
0.55 Nominal
All Dimensions in mm
C
A
B
/
method 208 guaranteed
Features


Số phần tương tự - DL4737A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
DL4737A RECTRON-DL4737A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Yangzhou yangjie electr...
DL4737A YANGJIE-DL4737A Datasheet
191Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Shanghai Leiditech Elec...
DL4737A LEIDITECH-DL4737A Datasheet
688Kb / 4P
   Surface mount zener diodes zener voltag 3.3-100V 1.0Watt Power Dissipation
logo
Dc Components
DL4737A DCCOM-DL4737A Datasheet
188Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
Rugao Dachang Electroni...
DL4737A DACHANG-DL4737A Datasheet
119Kb / 2P
   Low reverse leakage
More results

Mô tả tương tự - DL4737A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1SMC5348 PANJIT-1SMC5348_03 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ5229AS PANJIT-MMSZ5229AS Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZT52C CDIL-BZT52C Datasheet
325Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
SML4728 EIC-SML4728 Datasheet
34Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ603D EIC-SZ603D Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C2V4S PANJIT-BZT52-C2V4S Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com