công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBF39CA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SMBF39CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SMBF39CA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SMBF39CA Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMBF39CA Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMBF39CA Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMBF39CA Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1 of 4
www.sunmate.tw
Maximum Ratings @ TA = 25°C unless otherwise specified
Peak Pulse Power Dissipation
(Non repetitive current pulse derated above TA =25°C)
(Note 1)
PPK
600
W
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine
Wave Superimposed on Rated Load (JEDEC Method)
(Notes1, 2, & 3)
IFSM
100
A
Instantaneous Forward Voltage @IPP = 35A
VBR<100V
(Notes 1, 2, & 3)
VBR³100V
VF
3.5
5.0
V
V
Operating and Storage Temperature Range
Tj,TSTG
-55 to +150
°C
Notes:
1. Valid provided that terminals are kept at ambient temperature.
2. Measured with 8.3ms single half sine-wave. Duty cycle = 4 pulses per minute maximum.
3. Unidirectional units only.
Glass Passivated Die Construction
Uni- and Bi-Directional Versions Available
Excellent Clamping Capability
Fast Response Time
Plastic Material: UL Flammability
Classification Rating 94V-0
Features
!
!
!
!
!
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Case:SMBF , Molded Plastic
!
!
Terminals: Solder Plated, Solderable
per MIL-STD-750, Method 2026
!
Polarity: Cathode Band or Cathode Notch
!
Marking: Type Number
!
Weight: 0.0018 ounces,0.05grams
Mechanical Data
0.73 0.77 0.75
0.021 0.20
1.96 2.00 1.98
1.38 1.35
1.32
3.60
3.63
3.57
4.30
4.33
4.27
5.50
5.55
5.45
SMBF
A
E
L
B
C
E
H
D
E
D
A
Dim
Min
Max
Typ
B
C
H
L
All Dimensions in mm
0.019
SMBF6.8A(CA) - SMBF440A(CA)
VOLTAGE RANGE: 6.8 - 440 V
POWER: 600Wa t t s
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE


Số phần tương tự - SMBF39CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMBF3Z3.9 SUNMATE-SMBF3Z3.9 Datasheet
484Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - SMBF39CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P6SMBJ6.8A SUNMATE-P6SMBJ6.8A Datasheet
1Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
P6SMAFJ8.0A SUNMATE-P6SMAFJ8.0A Datasheet
718Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
SM4T350A SUNMATE-SM4T350A Datasheet
392Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
SM4T400A SUNMATE-SM4T400A Datasheet
392Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
P6SMAFJ30CA SUNMATE-P6SMAFJ30CA Datasheet
718Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC7.0A SUNMATE-1SMC7.0A Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC8.5A SUNMATE-1SMC8.5A Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC8.5CA SUNMATE-1SMC8.5CA Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC9.0A SUNMATE-1SMC9.0A Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
1SMC14CA SUNMATE-1SMC14CA Datasheet
1,004Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
SMF26CA SUNMATE-SMF26CA Datasheet
718Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com