công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54-500 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NTE Electronics

tên linh kiện 54-500
Giải thích chi tiết về linh kiện  Round Hole Rocker Switches
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

54-500 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NTE Electronics

  54-500 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics 54-500 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics 54-500 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics 54-500 Datasheet HTML 4Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
169
NTE Electronics, Inc. Voice (973) 748−5089 FAX (973) 748−6224 http://www.nteinc.com
Round Hole Rocker Switches
Snap−In Round Hole
Features
Waterproof Types Available on Page 172
NTE
Type No.
Circuitry
Action
Actuator
Legend
Diag
No.
54−503
SPST
ON
NONE
OFF
Nylon
Yes
S90
54−504
SPDT
ON
OFF
ON
Nylon
No
S90
54−505
SPDT
ON
NONE
ON
Nylon
No
S90
54−520
SPST
(ON)
NONE
OFF
Nylon
Yes
S90
54−521
SPST
ON
NONE
(OFF)
Nylon
Yes
S90
54−522
SPDT
ON
NONE
(ON)
Nylon
Yes
S90
SPECIAL NOTE: ( ) = Momentary Function
S90
.780 (19.8) Dia
.187 (4.75)
.280 (7.1)
.327
(8.3)
.150
(3.8)
A
.078
(2.0)
.905 (23.0) Dia
Device Type
A
All Devices .472 (12.0)
54−504
.570 (14.5)
Table 1.
Specifications
Current Rating: 16A 125VAC, 10A 250VAC
Insulation Resistance: 100 Megohms (min.) at 500VDC
Dielectric Strength: 1500V RMS (min.)
Temperature Rating: −4 to +149 F (−20 to +65 C)
Electrical Life: 6000 cycles (min.)
Mechanical Life: 100,000 cycles (min.)
Terminal Type: .187” Tab Q.C.
Mounting Hole: .795 (20.2)
Round Hole, Square Bezel
Features
Single & Double Pole Types
NTE
Type No.
Circuitry
Action
Actuator
Legend
Diag
No.
54−507
SPST
ON
NONE
OFF
Red Nylon
Yes
S92
54−508
SPDT
ON
NONE
ON
Red Nylon
No
S92
54−509
DPDT
ON
NONE
ON
Red Nylon
No
S92
S92
.724
(18.4)
.315
(8.0)
.905 (23.0) Sq.
1.000 (25.4) Dia
.370 (9.4)
.551
(14.0)
M18 x 1.0
.197
(5.0)
Specifications
Current Rating: 10A 125VAC, 6A 250VAC
Insulation Resistance: 100 Megohms (min.) at 500VDC
Dielectric Strength: 1500V RMS (min.)
Temperature Rating: −4 to +149 F (−20 to +65 C)
Electrical Life: 6000 cycles (min.)
Mechanical Life: 100,000 cycles (min.)
Terminal Type: Solder Lug
Mounting Hole: .717 (18.2)


Số phần tương tự - 54-500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tensility International...
54-00081 TENSILITY-54-00081 Datasheet
110Kb / 1P
   CONN JACK PNL MNT 3.5MM STEREO
2017.08.08
logo
NTE Electronics
54-001 NTE-54-001 Datasheet
5Mb / 21P
   Toggle Switches
logo
JDS Uniphase Corporatio...
54-00202 JDSU-54-00202 Datasheet
262Kb / 6P
   Diode Lasers, Single-mode 50 to 200 mW, 810/830/852 nm
54-00202 JDSU-54-00202 Datasheet
323Kb / 5P
   Diode Lasers,High Brightness 10 W, 9xx nm
54-00203 JDSU-54-00203 Datasheet
262Kb / 6P
   Diode Lasers, Single-mode 50 to 200 mW, 810/830/852 nm
More results

Mô tả tương tự - 54-500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
CR101J12S2156 CK-COMPONENTS-CR101J12S2156 Datasheet
880Kb / 4P
   Round Single Pole Specialty Rocker Switches
CR CK-COMPONENTS-CR Datasheet
375Kb / 4P
   Round Single Pole Specialty Rocker Switches
2018
logo
GREATECS
RK12 GREATECS-RK12 Datasheet
213Kb / 1P
   23 mm Round illuminated Rocker Switches
logo
ITT Industries
CR101J12S215QF ITT-CR101J12S215QF Datasheet
164Kb / 4P
   Round Single Pole Specialty Rocker Switches
C101J12S215QF ITT-C101J12S215QF Datasheet
274Kb / 4P
   Round Single Pole Specialty Rocker Switches
J01J12AQ ITT-J01J12AQ Datasheet
182Kb / 3P
   Rocker Switches
logo
Carling Technologies
LS1511-13-BL-BL-012 CARLINGTECH-LS1511-13-BL-BL-012 Datasheet
663Kb / 4P
   Rocker Switches
logo
Switchcraft, Inc.
150B98NN SWITCH-150B98NN Datasheet
156Kb / 1P
   ROCKER SWITCHES
logo
C&K Components
SW CK-COMPONENTS-SW Datasheet
113Kb / 1P
   Rocker Switches
9 Oct 2019
logo
E-SWITCH
R6ABLKBLKAF E-SWITCH-R6ABLKBLKAF Datasheet
106Kb / 2P
   ROCKER SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com