công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54-001 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NTE Electronics

tên linh kiện 54-001
Giải thích chi tiết về linh kiện  Toggle Switches
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

54-001 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NTE Electronics

Back Button 54-001 Datasheet HTML 5Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 6Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 7Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 8Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 9Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 10Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 11Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 12Page - NTE Electronics 54-001 Datasheet HTML 13Page - NTE Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
146
NTE Electronics, Inc. Voice (973) 748−5089 FAX (973) 748−6224 http://www.nteinc.com
Toggle Switches
Bat Handle w/Indicator Plate
Features
Includes Indicator Plate
NTE
Type No.
Circuitry
Action
Actuator
Diag
No.
54−717
SPST
OFF
NONE
ON
Copper Alloy/Ni Plate
S132
54−718
DPDT
ON
NONE
ON
Copper Alloy/Ni Plate
S132
.551
(14.0)
S132
M12*0.75
.984 (25.0)
.551 (14.0)
.197 (5.0)
.402
(10.2)
.524
(13.3)
Specifications
Current Rating: 3A 125VAC, 1.5A 250VAC
Insulation Resistance: 100 Megohms (min.)
Dielectric Strength: 1000V RMS (min.)
Temperature Rating: −13 to +185 F (−25 to +85 C)
Electrical Life: 6,000 cycles
Mechanical Life: 10,000 cycles
Terminal Type: Solder Lug
Mounting Hole: .480 (12.2) Max.
Round Hole Bat Handle
Features
Round Hole Type
Optional Indicator Plate, 54−928
Optional Waterproof Boot, 54−929
NTE
Type No.
Circuitry
Action
Actuator
Diag
No.
54−722
SPDT
ON
NONE
ON
Nickel Plated Copper Alloy
S135
S135
.638 (16.2)
.228 (5.8) Dia
.413
(10.5)
.630 (16.0)
Dia Max
.984
(25.0)
.354
(9.0)
.283
(7.2)
.413
(10.5)
M12*0.75
Specifications
Current Rating: 6A 125VAC, 3A 250VAC
Insulation Resistance: 100 Megohms (min.)
Dielectric Strength: 1000V RMS (min.)
Temperature Rating: −4 to +185 F (−20 to +85 C)
Electrical Life: 6,000 cycles
Mechanical Life: 10,000 cycles
Terminal Type: Solder Lug
Mounting Hole: .480 (12.2) Max.


Số phần tương tự - 54-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tensility International...
54-00081 TENSILITY-54-00081 Datasheet
110Kb / 1P
   CONN JACK PNL MNT 3.5MM STEREO
2017.08.08
logo
JDS Uniphase Corporatio...
54-00202 JDSU-54-00202 Datasheet
262Kb / 6P
   Diode Lasers, Single-mode 50 to 200 mW, 810/830/852 nm
54-00202 JDSU-54-00202 Datasheet
323Kb / 5P
   Diode Lasers,High Brightness 10 W, 9xx nm
54-00203 JDSU-54-00203 Datasheet
262Kb / 6P
   Diode Lasers, Single-mode 50 to 200 mW, 810/830/852 nm
54-00203 JDSU-54-00203 Datasheet
323Kb / 5P
   Diode Lasers,High Brightness 10 W, 9xx nm
More results

Mô tả tương tự - 54-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1MD1T2B4M6RE ETC2-1MD1T2B4M6RE Datasheet
376Kb / 18P
   Toggle Switches
logo
NTE Electronics
54-020 NTE-54-020 Datasheet
5Mb / 21P
   Toggle Switches
logo
List of Unclassifed Man...
9103A ETC2-9103A Datasheet
67Kb / 1P
   Toggle Switches
7580K6 ETC2-7580K6 Datasheet
1Mb / 35P
   Toggle Switches
logo
Carling Technologies
LT1561-130-012 CARLINGTECH-LT1561-130-012 Datasheet
812Kb / 2P
   Toggle Switches
IK251-73 CARLINGTECH-IK251-73 Datasheet
59Kb / 1P
   Toggle Switches
logo
List of Unclassifed Man...
7695K5 ETC2-7695K5 Datasheet
1Mb / 35P
   Toggle Switches
7105A ETC2-7105A Datasheet
79Kb / 1P
   toggle switches
logo
Copal Electronics
8-SERIES COPAL-8-SERIES Datasheet
1Mb / 10P
   Toggle Switches
logo
List of Unclassifed Man...
10TL020 ETC2-10TL020 Datasheet
142Kb / 1P
   Toggle Switches
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com