công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1407DL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1407DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1407DL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1407DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1407DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1407DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1407DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Si1407DL
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 71074
S-01561—Rev. C, 17-Jul-00
www.vishay.com
S FaxBack 408-970-5600
2-3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
200
400
600
800
1000
02468
10
12
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
0123456
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
012345
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 6 V
ID = 1.8 A
ID – Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
ID = 1.8 A
VGS = 2.5 V
VGS = 1.8 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg – Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ – Junction Temperature (_C)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
012345
TJ = 150_C
TJ = 25_C
ID = 1.8 A
5
1
0.1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
ID = 0.8 A


Số phần tương tự - SI1407DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1407DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1407DL-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SI1407DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1013XT1G LRC-LSI1013XT1G Datasheet
371Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6467BDQ-T1-E3 VISHAY-SI6467BDQ-T1-E3 Datasheet
208Kb / 11P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
SI2315BDS VISHAY-SI2315BDS_V01 Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com