công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1324S-7PPBF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IRF1324S-7PPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IRF1324S-7PPBF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IRF1324S-7PPBF Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
 
IRF1324S-7PPbF
4
2015-10-15
 
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Drain-to-Source Breakdown Voltage
Fig 11. Typical COSS Stored Energy
Fig 12. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
1.0
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
01
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
10000
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
100µsec
1msec
10msec
DC
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Limited By Package
Fig. 7 Typical Source-to-Drain Diode
Forward Voltage
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120140160 180
TJ , Temperature ( °C )
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Id = 5mA
-5
0
5
10
15
20
25
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Fig 9. Maximum Drain Current vs. Case Temperature
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ID
TOP
45A
80A
BOTTOM 160A


Số phần tương tự - IRF1324S-7PPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF Datasheet
280Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF Datasheet
266Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet
266Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
More results

Mô tả tương tự - IRF1324S-7PPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFS3004TRL7PP IRF-IRFS3004TRL7PP Datasheet
493Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFU3607-701PBF IRF-IRFU3607-701PBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFS4620TRLPBF IRF-IRFS4620TRLPBF Datasheet
365Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4510GPBF IRF-IRFB4510GPBF Datasheet
230Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFP3006PBF IRF-IRFP3006PBF Datasheet
367Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFI4410ZPBF IRF-IRFI4410ZPBF Datasheet
321Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFR3607TRPBF IRF-IRFR3607TRPBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4137PBF IRF-IRFB4137PBF_15 Datasheet
398Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRLB4030PBF IRF-IRLB4030PBF_15 Datasheet
286Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB3077PBF IRF-IRFB3077PBF Datasheet
316Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4615PBF IRF-IRFB4615PBF_15 Datasheet
299Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com