công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCS3264R025FER bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ohmite Mfg. Co.

tên linh kiện MCS3264R025FER
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metal Element Current Sense Resistive Metal Alloy mOhm Technology, SMD
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OHMITE [Ohmite Mfg. Co.]
Trang chủ  http://www.ohmite.com
Logo OHMITE - Ohmite Mfg. Co.

MCS3264R025FER bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ohmite Mfg. Co.

  MCS3264R025FER Datasheet HTML 1Page - Ohmite Mfg. Co. MCS3264R025FER Datasheet HTML 2Page - Ohmite Mfg. Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1-866-9-OHMITE • Int’l 1-847-258-0300 • Fax 1-847-574-7522 • www.ohmite.com • info@ohmite.com
16
Power
Ohm
Qty./
Part Number
Rating
Value
Reel
MCS1632R010FER 1W
0.01Ω
5000
MCS1632R015FER 1W
0.015Ω
5000
MCS1632R020FER 1W
0.02Ω
5000
MCS1632R025FER 1W
0.025Ω
5000
MCS1632R050FER 1W
0.05Ω
5000
MCS3264R005FER 2W
0.005Ω
4000
MCS3264R010FER 2W
0.01Ω
4000
MCS3264R015FER 2W
0.015Ω
4000
MCS3264R020FER 2W
0.02Ω
4000
MCS3264R025FER 2W
0.025Ω
4000
MCS3264R050FER 2W
0.05Ω
4000
MCS1632R005FE R
Series
Metal Alloy
Current Sense
Case Size
1632 =1w
3264 =2w
Tolerance
F= 1%
Ohms
R005 = 0.005‰
Taping Code
1632 = 5,000 pc/reel
3264 = 4,000 pc/reel
RoHS Compliant
Land Pattern
L
W
0.024"
0.60mm
a
N
L2
O
Packaging
(in./mm)
Tape width
Reel diam.
Weight
Size
±0.30mm
±0.50mm
Pc/Reel (g ±10)
MCS1632
0.315/8.00
7.00/178.0
5000
131
MCS3264 0.472/12.00 7.00/178.0
4000
291
Solder
Size
L
W
a
Thickness (µm)
MCS1632
0.126/3.20
0.063/1.60
0.020/0.50
105
MCS3264
0.252/6.40
0.126/3.20
0.040/1.00
105
MCS3264R005FER
0.075/1.9 ±.2
Solder
Size
Resistance
L2
O
N
Thickness Loading
MCS1632
≤8mΩ 0.60mm 1.84mm 2.80mm 105μm
1.0w
>8mΩ 1.20mm 1.84mm 2.50mm 105μm
1.0w
MCS3264
≤8mΩ 1.60mm 3.57mm 3.85mm 105μm
2.0w
>8mΩ 3.10mm 3.57mm 3.10mm 105μm
2.0w
p er F or M an C e Chara C teri S ti CS
Test Condition
Maximum ∆R
Short Time Overload JIS C 5201 4.13; Overload voltage 2.5x rated voltage for 5 sec.
±(0.5% +0.0005Ω)
High Temp. Exposure JIS C 5202 7.11; Test chamber 155 ±3°C for 1000 +48/-0 hours
±(0.5% +0.0005Ω)
Low Temp. Storage JIS C 5202 7.1; Test chamber -55 ±3°C for 96 ±4 hours
±(0.5% +0.0005Ω)
Endurance under Damp and Load JIS C 5202 7.9; Temp. 60 ±2°C, relative humidity 90-95%, rated
DC voltage applied 90 min. on, 30 min. off for 1000 +48/-0 hours
±(0.5% +0.0005Ω)
Thermal Shock JIS C 5202 7.4; -55 ±3°C for 30 min. to room temp for 2-3 min.
to +150 ±2°C for 30 min. to room temp for 2-3 min., 100 cycles
±(0.5% +0.0005Ω)
Load Life JIS C 5202 7.10; Temp. 70 ±2°C, rated DC voltage applied 90
min. on, 30 min. off for 1000 +48/-0 hours
±(1% +0.0005Ω)
Solderability JIS C 5202 6.5; Solder temp. 235 ±5°C, 2 ±0.5 sec. immersion
New solder min. 90% of terminal
Resistance to Solder Heat JIS C 5202 6.4; Solder temp. 260 ±5°C, 10 ±1 sec. immersion
±(0.5% +0.0005Ω)
Mechanical Shock JIS C 5202 6.2; Load 10N (1.02kgf) for 10 ±1 sec., middle of
specimen pressurized
±(0.5% +0.0005Ω)
Insulation Resistance JIS C 5202 5.6; DC 100 ±15V for 1 min.
>102MΩ
MCS Series
Metal Element Current Sense
Resistive Metal Alloy mOhm Technology, SMD
di M en S ion S
(in./mm±0.2)
ordering in F or M ation
rev 3/18-1


Số phần tương tự - MCS3264R025FER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ohmite Mfg. Co.
MCS3264R025FER OHMITE-MCS3264R025FER Datasheet
196Kb / 1P
   Metal Element Current Sense Resistive Metal Alloy mOhm Technology, SMD
MCS3264R025FER OHMITE-MCS3264R025FER Datasheet
494Kb / 2P
   Industrial electronics, power electronics
More results

Mô tả tương tự - MCS3264R025FER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ohmite Mfg. Co.
MCS1632R010FER OHMITE-MCS1632R010FER Datasheet
196Kb / 1P
   Metal Element Current Sense Resistive Metal Alloy mOhm Technology, SMD
MCS OHMITE-MCS Datasheet
491Kb / 2P
   Metal Element Current Sense
logo
IRC - a TT electronics ...
ULRG12512R010FLFSLT IRCTT-ULRG12512R010FLFSLT Datasheet
189Kb / 6P
   Metal Element Current Sense Resistor
logo
Bourns Electronic Solut...
CRF2512 BOURNS-CRF2512 Datasheet
133Kb / 1P
   Metal Alloy Current Sense Resistor
logo
Ohmite Mfg. Co.
600HR050E OHMITE-600HR050E Datasheet
119Kb / 1P
   Two Terminal Metal Element Current Sense
60SERIES OHMITE-60SERIES Datasheet
273Kb / 1P
   Two Terminal Metal Element Current Sense
logo
List of Unclassifed Man...
OAR3R015FLF ETC2-OAR3R015FLF Datasheet
570Kb / 4P
   Open Air Resistor Metal Element Current Sense
logo
TT Electronics.
OAR3R025FLF TTELEC-OAR3R025FLF Datasheet
635Kb / 4P
   Open Air Resistor Metal Element Current Sense OAR
logo
TE Connectivity Ltd
1773269-1 TEC-1773269-1 Datasheet
514Kb / 5P
   SMD Current Sense Metal Chip Resistor
logo
Central Technologies
CTCSC CT-CTCSC Datasheet
440Kb / 5P
   Metal Alloy Current Sensors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com