công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB050P03KN3-0-T1-G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB050P03KN3-0-T1-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  -30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB050P03KN3-0-T1-G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P03KN3-0-T1-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C017N3
Issued Date : 2018.03.16
Revised Date :
Page No. : 4/9
MTB050P03KN3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics
Typical Output Characteristics
0
4
8
12
16
20
012
345
-VDS, Drain-Source Voltage(V)
-VGS=10V, 9V, 8V, 7V, 6V,5V,4V
-VGS=3V
3.5V
Brekdown Voltage vs Ambient Temperature
0.8
0.9
1
1.1
1.2
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=-250
μA,
VGS=0V
Static Drain-Source On-State resistance vs Drain Current
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
100
-ID, Drain Current(A)
-VGS=4.5V
-VGS=10V
Reverse Drain Current vs Source-Drain Voltage
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
02
46
8
10
-IDR, Reverse Drain Current (A)
Tj=25°C
Tj=150°C
VGS=0V
Static Drain-Source On-State Resistance vs Gate-Source
Voltage
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
01234567
8
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
ID=-4A
ID=-3A
Drain-Source On-State Resistance vs Junction Tempearture
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
VGS=-10V, ID=-4A
RDS(ON)@Tj=25°C : 51.3 mΩ typ.


Số phần tương tự - MTB050P03KN3-0-T1-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB050P10E3 CYSTEKEC-MTB050P10E3 Datasheet
275Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10E3-0-UB-S CYSTEKEC-MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet
275Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10F3 CYSTEKEC-MTB050P10F3 Datasheet
396Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10F3-0-T7-S CYSTEKEC-MTB050P10F3-0-T7-S Datasheet
396Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10FP CYSTEKEC-MTB050P10FP Datasheet
260Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB050P03KN3-0-T1-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
IRF7316 TECHPUBLIC-IRF7316 Datasheet
2Mb / 5P
   -30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X_05 Datasheet
331Kb / 7P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4835 TSC-TSM4835 Datasheet
172Kb / 5P
   30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP452M3 CYSTEKEC-MTP452M3 Datasheet
285Kb / 8P
   30V P-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP32D4S DIODES-DMP32D4S_15 Datasheet
335Kb / 6P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
TY Semiconductor Co., L...
DMG3401LSN TYSEMI-DMG3401LSN Datasheet
100Kb / 2P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Formosa MS
FMS2303 FORMOSA-FMS2303 Datasheet
1Mb / 8P
   30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMP3A16N8 DIODES-ZXMP3A16N8 Datasheet
159Kb / 8P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X Datasheet
205Kb / 7P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJA87P03 PANJIT-PJA87P03 Datasheet
2Mb / 6P
   30V P-Channel ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP3008SFGQ DIODES-DMP3008SFGQ Datasheet
543Kb / 8P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com