công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB050N15BRH8-0-T6-G bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB050N15BRH8-0-T6-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB050N15BRH8-0-T6-G bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB050N15BRH8-0-T6-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C033H8
Issued Date : 2018.03.09
Revised Date :
Page No. : 1/10
MTB050N15BRH8
CYStek Product Specification
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050N15BRH8
Features
• Single Drive Requirement
• Low On-resistance
• Fast Switching Characteristic
• Pb-free lead plating and Halogen-free package
Symbol
Outline
Ordering Information
Device
Package
Shipping
MTB050N15BRH8-0-T6-G
DFN 5 ×6
(Pb-free lead plating and halogen-free package)
3000 pcs / tape & reel
DFN5×6
MTB050N15BRH8
G:Gate D:Drain S:Source
BVDSS
150V
ID@VGS=10V, TC=25°C
16A
ID@VGS=10V, TA=25°C
4.2A
VGS=10V, ID=3.4A
45mΩ
RDSON(TYP)
VGS=4.5V, ID=3.3A
50mΩ
Environment friendly grade : S for RoHS compliant products, G for RoHS compliant and
green compound products
Packing spec, T6 : 3000 pcs / tape & reel,13” reel
Product rank, zero for no rank products
Product name
Pin 1
S
S
S
G
D
D
D
D
S
S
S
G
D
D
D
D
Pin 1


Số phần tương tự - MTB050N15BRH8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB050N15BRQ8 CYSTEKEC-MTB050N15BRQ8 Datasheet
521Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050N15BRQ8-0-T3-G CYSTEKEC-MTB050N15BRQ8-0-T3-G Datasheet
521Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050N15BRV8 CYSTEKEC-MTB050N15BRV8 Datasheet
475Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050N15BRV8-0-T6-G CYSTEKEC-MTB050N15BRV8-0-T6-G Datasheet
475Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB050N15BRH8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSAFA75N10C MICROSEMI-MSAFA75N10C Datasheet
83Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GP9973 GTM-GP9973 Datasheet
335Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE85T03 GTM-GE85T03 Datasheet
246Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE88L02 GTM-GE88L02 Datasheet
253Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com