công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD0926 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - BeRex Corporation

tên linh kiện BD0926
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEREX [BeRex Corporation]
Trang chủ  http://www.berex.com
Logo BEREX - BeRex Corporation

BD0926 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - BeRex Corporation

  BD0926 Datasheet HTML 1Page - BeRex Corporation BD0926 Datasheet HTML 2Page - BeRex Corporation BD0926 Datasheet HTML 3Page - BeRex Corporation BD0926 Datasheet HTML 4Page - BeRex Corporation BD0926 Datasheet HTML 5Page - BeRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD0926
700~1000MHz Cellular & GSM900
4
Rev. F
BeRex
●website: www.berex.com
●email: sales@berex.com
Specifications and information are subject to change and products may be discontinued without notice. BeRex is a trademark of BeRex.
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2018 BeRex
Lead plating finish
100% Tin Matte finish
(All BeRex products undergoes a 1 hour, 150 degree C, Anneal bake to eliminate thin
whisker growth concerns.)
Tape & Reel
SOT-26
Packaging information:
Tape Width (mm): 8
Reel Size (inches): 7
Device Cavity Pitch (mm): 4
Devices Per Reel: 3000
Package Marking
XX = Wafer No.


Số phần tương tự - BD0926

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BeRex Corporation
BD0926 BEREX-BD0926 Datasheet
569Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD0926 BEREX-BD0926 Datasheet
169Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider 700~1000MHz Cellular & GSM900
BD0926 BEREX-BD0926 Datasheet
716Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD0926 BEREX-BD0926_1 Datasheet
569Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD0926 BEREX-BD0926_14 Datasheet
716Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
More results

Mô tả tương tự - BD0926

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BeRex Corporation
BD0926 BEREX-BD0926_14 Datasheet
716Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD09B BEREX-BD09B_18 Datasheet
559Kb / 6P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD0926 BEREX-BD0926_1 Datasheet
569Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD09B BEREX-BD09B_1 Datasheet
667Kb / 5P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD09B BEREX-BD09B_14 Datasheet
829Kb / 5P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider
BD0926 BEREX-BD0926 Datasheet
169Kb / 4P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider 700~1000MHz Cellular & GSM900
BD09B BEREX-BD09B Datasheet
262Kb / 5P
   Dedicated Band 2-Way SMT Power Divider 700~1000MHz Cellular & GSM900
BD19B BEREX-BD19B_1 Datasheet
662Kb / 5P
   Dual Band 2-Way SMT Power Divider
BD23B BEREX-BD23B_1 Datasheet
668Kb / 5P
   Dual Band 2-Way SMT Power Divider
BD25B BEREX-BD25B_14 Datasheet
840Kb / 5P
   Quadruple Band 2-Way SMT Power Divider
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com