công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCWJNSH.EC2.0 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LCWJNSH.EC2.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colored diffused silicone resin
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJNSH.EC2.0 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.EC2.0 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
Version 2.0 - OS-PCN-2012-038-A
LCW JNSH.EC
2012-10-17
11
Forward Current 6) page 23
Durchlassstrom 6) Seite 23
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 6) page 23
Relative Lichtstärke 6) Seite 23
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 6) page 23
Farbortverschiebung 6) Seite 23
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
VF [V]
20
40
60
80
100
ΙF [mA]
50
100
ΙF [mA]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ΙV
ΙV (20mA)
50
100
ΙF [mA]
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
ΔCx, ΔCy
: Cx
: Cy
4000K


Số phần tương tự - LCWJNSH.EC2.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.EC OSRAM-LCWJNSH.EC Datasheet
2Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
LCWJNSH.EC-BPBR-5U8X-1 OSRAM-LCWJNSH.EC-BPBR-5U8X-1 Datasheet
1Mb / 25P
   LCW JNSH.EC
LCWJNSH.EC-BQBS-5L7N-1 OSRAM-LCWJNSH.EC-BQBS-5L7N-1 Datasheet
1Mb / 25P
   LCW JNSH.EC
LCWJNSH.EC-BQBS-5O8Q-1 OSRAM-LCWJNSH.EC-BQBS-5O8Q-1 Datasheet
1Mb / 25P
   LCW JNSH.EC
LCWJNSH.EC-BQBS-5R8T-1 OSRAM-LCWJNSH.EC-BQBS-5R8T-1 Datasheet
1Mb / 25P
   LCW JNSH.EC
More results

Mô tả tương tự - LCWJNSH.EC2.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
GWPSLM31.CM OSRAM-GWPSLM31.CM Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GWPSLR31.EM OSRAM-GWPSLR31.EM Datasheet
1Mb / 25P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GWSBLMA3.EM OSRAM-GWSBLMA3.EM Datasheet
847Kb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
LCWJDSH.EC OSRAM-LCWJDSH.EC Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GWJDSLS1.EC OSRAM-GWJDSLS1.EC Datasheet
375Kb / 25P
   white smt package, colored diffused silicone resin
GD-PSLR31.13 OSRAM-GD-PSLR31.13 Datasheet
1Mb / 21P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-JDSMS1.EC OSRAM-GW-JDSMS1.EC Datasheet
1Mb / 25P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-JDSMS1.PC OSRAM-GW-JDSMS1.PC Datasheet
1Mb / 23P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-JDSTS2.EM OSRAM-GW-JDSTS2.EM Datasheet
3Mb / 26P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-PSLMS1.EC OSRAM-GW-PSLMS1.EC Datasheet
1Mb / 26P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
LCYW5SM-HZJZ-5E-1 OSRAM-LCYW5SM-HZJZ-5E-1 Datasheet
622Kb / 22P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com