công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LAYT67F bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LAYT67F
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAYT67F bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAYT67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
2012-03-16
10
LAY T67F
Gurtung / Polarität und Lage
8) Seite 15
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
8) page 15
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
OHAY0093
4 (0.157)
2.9 (0.114)
1.5 (0.059)
4 (0.157)
2 (0.079)
CA
AC


Số phần tương tự - LAYT67F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LAYT67B OSRAM-LAYT67B Datasheet
353Kb / 15P
   Enhanced optical Power LED
More results

Mô tả tương tự - LAYT67F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSYT675 OSRAM-LSYT675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LB-E67C OSRAM-LB-E67C Datasheet
458Kb / 17P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65F OSRAM-LA-E65F Datasheet
189Kb / 13P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T67B OSRAM-LSY-T67B Datasheet
429Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com