công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADLS15PC-SPREADER bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ADL Embedded Solutions

tên linh kiện ADLS15PC-SPREADER
Giải thích chi tiết về linh kiện  Traffic technology
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADL [ADL Embedded Solutions]
Trang chủ  http://www.adl-usa.com
Logo ADL - ADL Embedded Solutions

ADLS15PC-SPREADER bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ADL Embedded Solutions

  ADLS15PC-SPREADER Datasheet HTML 1Page - ADL Embedded Solutions ADLS15PC-SPREADER Datasheet HTML 2Page - ADL Embedded Solutions ADLS15PC-SPREADER Datasheet HTML 3Page - ADL Embedded Solutions ADLS15PC-SPREADER Datasheet HTML 4Page - ADL Embedded Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
ADLS15PC PC/104-Plus
Intel® Atom™ CPU 1.1GHz - 1.60GHz
ADL Corporate: 4411 Morena Blvd. Suite 101 | San Diego, CA 92117-4345
T: 855.727.4200
F: 858.490.0599
sales@adl-usa.com
www.adl-usa.com
ADL Germany: Eiserfelder Straße 316 | D-57080 Siegen, Germany
T: +49 (0) 271.250.810.0
F: +49 (0) 271.250.810.20
sales@adl-europe.com
www.adl-europe.com
ITEM CODE
PART #
DESCRIPTION
PCI/104-Plus Board
ADLS15PC-110
292310
PC104/Plus Atom 1.1GHz 0GB SSD
ADLS15PC-112
292312
PC104/Plus Atom 1.1GHz 2GB SSD
ADLS15PC-114
292314
PC104/Plus Atom 1.1GHz 4GB SSD
ADLS15PC-118
292318
PC104/Plus Atom 1.1GHz 8GB SSD
ADLS15PC-160
292360
PC104/Plus Atom 1.60GHz 0GB SSD
ADLS15PC-162
292362
PC104/Plus Atom 1.60GHz 2GB SSD
ADLS15PC-164
292364
PC104/Plus Atom 1.60GHz 4GB SSD
ADLS15PC-168
292368
PC104/Plus Atom 1.60GHz 8GB SSD
Thermal Solutions
ADLS15PC-SPREADER
292061
.6” Heat Spreader for chassis mounting
ADLS15PC-FANSINK
292063
Active Heat Sink Set ADLS15PC
ADLS15PC-PASSIVELP
292062
Passive low profile heatsink
ADLS15PC-1”
292064
1” Heat Spreader for chassis mounting
Standard DDR2-RAM
DDR2-DRAM512
TBD
DDR2-667MHz 512MB Standard Temperature
DDR2-DRAM1024
996050
DDR2-667MHZ 1GB Standard Temperature
DDR2-DRAM2048
996150
DDR2-667MHz 2GB Standard Temperature
DDR2-RAM Extended Temperature
DDR2-DRAM512-EX
TBD
DDR2-667MHz 512MB Extended Temperature
DDR2-DRAM1024-EX
996051
DDR2-667MHz 1GB Extended Temperature
DDR2-DRAM2048-EX
996151
DDR2-667MHz 2GB Extended Temperature
*Data subject to change without notice.
ORDERING INFORMATION


Số phần tương tự - ADLS15PC-SPREADER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ADL Embedded Solutions
ADLS15PC-110 ADL-ADLS15PC-110 Datasheet
519Kb / 2P
   PC104/Plus Atom
ADLS15PC-112 ADL-ADLS15PC-112 Datasheet
519Kb / 2P
   PC104/Plus Atom
ADLS15PC-114 ADL-ADLS15PC-114 Datasheet
519Kb / 2P
   PC104/Plus Atom
ADLS15PC-160 ADL-ADLS15PC-160 Datasheet
519Kb / 2P
   PC104/Plus Atom
ADLS15PC-162 ADL-ADLS15PC-162 Datasheet
519Kb / 2P
   PC104/Plus Atom
More results

Mô tả tương tự - ADLS15PC-SPREADER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LOE67B OSRAM-LOE67B Datasheet
438Kb / 19P
   Traffic lights
LAE63B OSRAM-LAE63B Datasheet
369Kb / 21P
   Traffic lights
logo
Dialight Corporation
433-1110-000XL DIALIGHT-433-1110-000XL Datasheet
125Kb / 1P
   LED Traffic Modules
logo
Integrated Device Techn...
89TTM553 IDT-89TTM553 Datasheet
374Kb / 30P
   Traffic Manager Co-processor
logo
Renesas Technology Corp
89TTM553 RENESAS-89TTM553 Datasheet
547Kb / 31P
   Traffic Manager Co-processor
March 3, 2005
logo
OSRAM GmbH
LVW5AM OSRAM-LVW5AM Datasheet
999Kb / 23P
   Traffic lights and signaling
logo
Renesas Technology Corp
89TTM552 RENESAS-89TTM552 Datasheet
661Kb / 38P
   Traffic Manager Data Sheet
April 7, 2005
logo
PMC-Sierra, Inc
PM7329 PMC-PM7329 Datasheet
1Mb / 2P
   ATM TRAFFIC MANAGER AND SWITCH
logo
Dialight Corporation
433-1210-003XLB DIALIGHT-433-1210-003XLB Datasheet
102Kb / 1P
   12??Bicycle LED Traffic Module
433-1110-005XL DIALIGHT-433-1110-005XL Datasheet
60Kb / 1P
   Low Voltage LED Traffic Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com