công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADLQM87HD-SPREADER bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ADL Embedded Solutions

tên linh kiện ADLQM87HD-SPREADER
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radar and sonar processing
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADL [ADL Embedded Solutions]
Trang chủ  http://www.adl-usa.com
Logo ADL - ADL Embedded Solutions

ADLQM87HD-SPREADER bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ADL Embedded Solutions

  ADLQM87HD-SPREADER Datasheet HTML 1Page - ADL Embedded Solutions ADLQM87HD-SPREADER Datasheet HTML 2Page - ADL Embedded Solutions ADLQM87HD-SPREADER Datasheet HTML 3Page - ADL Embedded Solutions ADLQM87HD-SPREADER Datasheet HTML 4Page - ADL Embedded Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
ADLQM87HD 3.5" SBC
4th Generation Intel® Core™ Quad / DC i5 / i7
ADL Corporate: 4411 Morena Blvd. Suite 101 | San Diego, CA 92117-4345
T: 855.727.4200
F: 858.490.0599
sales@adl-usa.com
www.adl-usa.com
ADL Germany: Eiserfelder Straße 316 | D-57080 Siegen, Germany
T: +49 (0) 271.250.810.0
F: +49 (0) 271.250.810.20
sales@adl-europe.com
www.adl-europe.com
ITEM CODE
PART #
DESCRIPTION
3.5-inch Board
ADLQM87HD-i7-4700EQ
294756
4th Generation Intel Core i7 2.4GHz 4C, 6M, 47W
ADLQM87HD-i5-4400E
294758
4th Generation Intel Core i5 2.7GHz 2C, 3M, 37W
Memory
DDR3L-DRAM4096-1600
997600
DDR3L-1600MHz 4GB Standard Temperature
DDR3L-DRAM8192-1600
997601
DDR3L-1600MHz 8GB Standard Temperature
DDR3L-DRAM4096-1600-EX
997602
DDR3L-1600MHz 4GB Extended Temperature
DDR3L-DRAM8192-1600-EX
997604
DDR3L-1600MHz 8GB Extended Temperature
Other memory options available
Options and Accessories
ADL-ET
290000
Extended Temp Screen (-40º to +85º C)
ADLQM87HD-CK
294875
Standard Cable kit for ADLQM87HD
ADLCOM-ISOL1
299941
Galvanically Isolated RS232 COM
ADLCOM-ISOL2
299942
Galvanically Isolated RS485 COM
Thermal Solutions
ADLQM87HD-SPREADER
294863
Chassis / Bulkhead mount heat spreader for ADLQM87HD For Quad and Dual Core variants
ADL35-BBHS
294152
Large Heatsink for bench testing; requires ADL35-LFAN
ADL35-LFAN
294154
Large Fan for ADL35-BBHS
ADL35-SOSET
294156
Stand-Off Set for ADL35-BBHS, M3, 6mm, 37mm
*Data subject to change without notice.
ORDERING INFORMATION


Số phần tương tự - ADLQM87HD-SPREADER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ADL Embedded Solutions
ADLQM87HD ADL-ADLQM87HD Datasheet
816Kb / 2P
   discrete 8-bit gpio port
More results

Mô tả tương tự - ADLQM87HD-SPREADER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ADL Embedded Solutions
ADLQM67PC-3517UE ADL-ADLQM67PC-3517UE_18 Datasheet
346Kb / 4P
   Radar and sonar processing
logo
Renesas Technology Corp
MR2001_RD RENESAS-MR2001_RD Datasheet
246Kb / 2P
   radar transceiver with integrated signal processing
logo
Texas Instruments
TL851CDR TI1-TL851CDR Datasheet
585Kb / 13P
[Old version datasheet]   SONAR RANGING CONTROL
logo
List of Unclassifed Man...
SRM400 ETC2-SRM400 Datasheet
108Kb / 2P
   Sonar Ranging Module
logo
Murata Manufacturing Co...
MA58MF14-7N MURATA-MA58MF14-7N Datasheet
186Kb / 3P
   Back sonar for automotive
logo
Texas Instruments
TL851CDR TI-TL851CDR Datasheet
585Kb / 13P
[Old version datasheet]   SONAR RANGING CONTROL
TL851 TI-TL851 Datasheet
82Kb / 6P
[Old version datasheet]   SONAR RANGING CONTROL
TL852 TI1-TL852_12 Datasheet
586Kb / 12P
[Old version datasheet]   SONAR RANGING RECEIVER
logo
Amkor Technology
WLCSP AMKOR-WLCSP Datasheet
474Kb / 2P
   Wafer Level Processing and Die Processing Services
logo
Micross Components
HMC520 MICROSS-HMC520 Datasheet
886Kb / 9P
   Military Radar and ECM
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com