công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADLTS4LX-HS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ADL Embedded Solutions

tên linh kiện ADLTS4LX-HS
Giải thích chi tiết về linh kiện  PC/104-Plus
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADL [ADL Embedded Solutions]
Trang chủ  http://www.adl-usa.com
Logo ADL - ADL Embedded Solutions

ADLTS4LX-HS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ADL Embedded Solutions

  ADLTS4LX-HS Datasheet HTML 1Page - ADL Embedded Solutions ADLTS4LX-HS Datasheet HTML 2Page - ADL Embedded Solutions ADLTS4LX-HS Datasheet HTML 3Page - ADL Embedded Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
ADLL8XPC PC/104-Plus
AMD Geode™ LX800
ADL Corporate: 4411 Morena Blvd. Suite 101 | San Diego, CA 92117-4345
T: 855.727.4200
F: 858.490.0599
sales@adl-usa.com
www.adl-usa.com
ADL Germany: Eiserfelder Straße 316 | D-57080 Siegen, Germany
T: +49 (0) 271.250.810.0
F: +49 (0) 271.250.810.20
sales@adl-europe.com
www.adl-europe.com
ITEM CODE
PART #
DESCRIPTION
PCI/104-Plus Board
ADLLX8PC-F0
292035
LX800 16-Bit ISA PC/104-Plus No Flash
ADLLX8PC-F2
292033
LX800 16-Bit ISA PC/104-Plus w/2GB Flash
ADLLX8PC-F4
292036
LX800 16-Bit ISA PC/104-Plus w/4GB Flash
ADLLX8PC-F8
292037
LX800 16-Bit ISA PC/104-Plus w/8GB Flash
Cooling Options
ADLTS1LX
292055
Heat Sink, passive
ADLTS2LX
292056
Heat Spreader, .6”
ADLTS3LX
292057
Heat Spreader, 1”
ADLTS4LX-HS
292059
Passive Heat Sink, .6”
ADLTS4LX-FS
292060
Active Heat Sink, .6”
Standard Memory Options
DDR-DRAM128-3
994715
DDR-333MHz 128MB Standard Temperature
DDR-DRAM256-3LX
994826
DDR-333MHz 256MB Standard Temperature
DDR2-DDR-DRAM512-3LX
994926
DDR-333MHz 512MB Standard Temperature
DDR-DRAM1024-3LX
994024
DDR-333MHz 1GB Standard Temperature
Extended Temp. Memory Options
DDR-DRAM256-3-EX
994829
DDR-333MHz 256MB Extended Temperature
DDR-DRAM512-3-EX
994929
DDR-333MHz 512MB Extended Temperature
DDR-DRAM1024-3-EX
994029
DDR-333MHz 1GB Extended Temperature
Accessories and Options
ADL855PC-CK
293045
Dev. Cable Kit, or ADL855/LX8PC
ADLCF-II-S
989010
Compact Flash to IDE Type II Single
ADLCF-II-D
989020
Compact Flash to IDE Type II Dual
ADLPS104CF
293017
PC/104+ Pwr Supply, +7-28VDC IN, 5VDC OUT
Other options may be available
*Data subject to change without notice.
ORDERING INFORMATION


Số phần tương tự - ADLTS4LX-HS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ADL Embedded Solutions
ADLTS2HSS ADL-ADLTS2HSS Datasheet
160Kb / 2P
   Power Management
ADLTS2HSS-Fan ADL-ADLTS2HSS-Fan Datasheet
160Kb / 2P
   Power Management
ADLTS2Pipe ADL-ADLTS2Pipe Datasheet
160Kb / 2P
   Power Management
More results

Mô tả tương tự - ADLTS4LX-HS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
962-60206-03 ETC2-962-60206-03 Datasheet
191Kb / 2P
   PC/104, PC/104-Plus, VarPol connector
PCM-9112 ETC2-PCM-9112 Datasheet
284Kb / 1P
   PC-104 Plus Modules
PCM-3115 ETC-PCM-3115 Datasheet
285Kb / 1P
   PC/104-Plus PCMCIA Module
logo
Advantech Co., Ltd.
PCM-3620 ADVANTECH-PCM-3620 Datasheet
356Kb / 1P
   USB 2.0/IEEE 1394a PC/104-Plus Module 4 SATA PC/104-Plus Module
logo
Samtec, Inc
ESQT-117-03-L-D-310 SAMTEC-ESQT-117-03-L-D-310 Datasheet
1Mb / 1P
   PC/104-PLUS??SELF-NESTING SOCKETS
logo
List of Unclassifed Man...
VL-EPM-16V ETC2-VL-EPM-16V Datasheet
656Kb / 2P
   PC/104-Plus Single Board Computer
VL-EPM-V4 ETC2-VL-EPM-V4 Datasheet
682Kb / 2P
   PC/104-Plus Video Expansion Module
VL-EPM-24SU ETC2-VL-EPM-24SU Datasheet
690Kb / 2P
   PC/104 -Plus Single Board Computer
EPM-VID-3 ETC2-EPM-VID-3 Datasheet
376Kb / 2P
   PC/104-Plus Video Expansion Module
VL-EPM-15S ETC2-VL-EPM-15S Datasheet
712Kb / 2P
   PC/104-Plus Single Board Computer
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com