công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADLPS104-150-HSP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ADL Embedded Solutions

tên linh kiện ADLPS104-150-HSP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Supplies
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADL [ADL Embedded Solutions]
Trang chủ  http://www.adl-usa.com
Logo ADL - ADL Embedded Solutions

ADLPS104-150-HSP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ADL Embedded Solutions

  ADLPS104-150-HSP Datasheet HTML 1Page - ADL Embedded Solutions ADLPS104-150-HSP Datasheet HTML 2Page - ADL Embedded Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Power Supplies
Data subject to change without notice.
ADL Embedded Solutions GmbH, Eiserfelder Straße 316 D-57080 Siegen,
ADL Embedded Solutions Inc., 4411 Morena Blvd., Suite 101
Germany P. +49 (0) 271 250 810 0 F. +49 (0) 271 250 810 20
San Diego, CA 92117-4345 P. +1 858 490-0597 F. +1 858 490-0599
e-mail: sales@adl-europe.com; web: www.adl-europe.com
e-mail: sales@adl-usa.com; web: www.adl-usa.com
Cable Connections
ADL Embedded Solutions cable 100-9875 required for use
with 293033 P501 (in conjunction with cable 100-9874)
ADL Embedded Solutions cable
100-9878 for use with 293032
(+5V Only) combines the cables
for P501 and P502 into one cable
harness for support of +5V only
operation.
ADL Embedded Solutions cable 100-9878 required for use of 293032
+5VDC output only.
PN: 293032: +7 VDC to +36 VDC Input requirement
PN: 293033: +14VDC to +36 VDC Input requirement
P500 - +7 VDC to +36
VDC Input Power
Signal
Description
Pin
Pin
Signal
Description
VIN+
1
5
VIN+
VIN+
2
6
VIN+
VIN-
3
7
VIN-
VIN-
4
8
VIN-
Signal
Description
Pin
Pin
Signal
Description
+12V
1
6
+12V
GND
2
7
GND
GND
3
8
SVCC
GND
4
9
GND
VCC
5
10
VCC
Signal
Description
Pin
Pin
Signal
Description
VCC
1
6
VCC
GND
2
7
GND
GND
3
8
SVCC
GND
4
9
GND
VCC
5
10
VCC
Signal
Description
Pin
Pin
Signal
Description
12V
1
9
12V
GND
2
10
GND
VCC
3
11
VCC
GND
4
12
GND
3.3V
5
13
3.3V
GND
6
14
GND
SVCC
7
15
PWRGOOD
PWR_PSON#
8
16
PWRBTN#
P502: Main Power Output
ADL Embedded Solutions cable 100-9874:
For Use with PN: 293033 P502 (in conjunction with cable 100-9875)
Supports +5V and +12V Power outputs
Signal
Description
Pin
Pin
Signal
Description
VCC
1
9
VCC
GND
2
10
GND
VCC
3
11
VCC
GND
4
12
GND
3.3V
5
13
3.3V
GND
6
14
GND
SVCC
7
15
PWRGOOD
PWR_PSON#
8
16
PWRBTN#
P501: Peripheral
Power Output
ADL Embedded Solutions cable 100-9877 required for use with
293032, 293033 P500


Số phần tương tự - ADLPS104-150-HSP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ADL Embedded Solutions
ADLPS104CF ADL-ADLPS104CF Datasheet
185Kb / 1P
   Power Supply with CF Socket PC/104
ADLPS104CF ADL-ADLPS104CF Datasheet
447Kb / 1P
   PC/104 Peripherals
ADLPS104CF ADL-ADLPS104CF Datasheet
278Kb / 3P
   PC/104-Plus
ADLPS104CF-HS ADL-ADLPS104CF-HS Datasheet
447Kb / 1P
   PC/104 Peripherals
ADLPS104CF ADL-ADLPS104CF_15 Datasheet
447Kb / 1P
   PC/104 Peripherals
More results

Mô tả tương tự - ADLPS104-150-HSP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
PS-700ATX-ZE ADVANTECH-PS-700ATX-ZE Datasheet
130Kb / 1P
   Power Supplies
logo
Bel Fuse Inc.
ABC400 BEL-ABC400 Datasheet
1Mb / 11P
   Power Supplies
logo
ADL Embedded Solutions
ADLPS35-150 ADL-ADLPS35-150 Datasheet
910Kb / 2P
   Power Supplies
ADLPS104ISO-150 ADL-ADLPS104ISO-150 Datasheet
391Kb / 1P
   Power Supplies
logo
Axiomtek Co., Ltd.
PS300-XP2 AXIOMTEK-PS300-XP2 Datasheet
195Kb / 2P
   Power Supplies
logo
Advantech Co., Ltd.
1757920002G ADVANTECH-1757920002G Datasheet
136Kb / 1P
   Power Supplies
logo
Guangdong Youtai Semico...
ESD3Z5V0C UMW-ESD3Z5V0C Datasheet
720Kb / 4P
   Power supplies
logo
Axiomtek Co., Ltd.
PS300-HRP AXIOMTEK-PS300-HRP Datasheet
199Kb / 2P
   Power Supplies
logo
Omron Electronics LLC
S8JX-G05024CD OMRON-S8JX-G05024CD Datasheet
312Kb / 2P
   Power Supplies
logo
Siemens Semiconductor G...
6EP1336-3BA00 SIEMENS-6EP1336-3BA00 Datasheet
1Mb / 152P
   Power supplies
2004
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com