công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADLPS35-150-104MT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ADL Embedded Solutions

tên linh kiện ADLPS35-150-104MT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Supplies
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADL [ADL Embedded Solutions]
Trang chủ  http://www.adl-usa.com
Logo ADL - ADL Embedded Solutions

ADLPS35-150-104MT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ADL Embedded Solutions

  ADLPS35-150-104MT Datasheet HTML 1Page - ADL Embedded Solutions ADLPS35-150-104MT Datasheet HTML 2Page - ADL Embedded Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Power Supplies
Data subject to change without notice.
ADL Embedded Solutions GmbH, Eiserfelder Straße 316 D-57080 Siegen,
ADL Embedded Solutions, Inc. 4411 Morena Blvd., Suite 101
Germany P. +49 (0) 271 250 810 0 F. +49 (0) 271 250 810 20
San Diego, CA 92117-4345 P. +1 858 490-0597 F. +1 858 490-0599
e-mail: sales@adl-europe.com; web: www.adl-europe.com
e-mail: sales@adl-usa.com; web: www.adl-usa.com
Embedded Solutions
ADLPS35-150, 150W 2”x4” ATX Power Supply
P400 - Power Output
Description
Signal
Pin
Pin
Signal
Description
5 Volts DC
VCC
1
9
VCC
5 Volts DC
5 Volts DC
VCC
2
10
VCC
5 Volts DC
Ground
GND
3
11
GND
Ground
Ground
GND
4
12
GND
Ground
12 Volts DC
12V
5
13
12V
12 Volts DC
Standby 5 Volts
DC
SVCC
6
14
PWRBTN#
ATX Power
Button
ATX Power
Good
ATX_PWRGD
7
15
PS_ON
ATX Control
Line
3.3 Volts DC
3.3V
8
16
3.3V
3.3 Volts DC
P401 - Power Input
Description
Signal
Pin
Not Connected
NC
1
Not Connected
NC
2
Not Connected
NC
3
Shield Ground
S_GND
4
Power Ground
P_GND
5
DC Power In
P_Vin
6
ATX Power Button
PWRBTN#
7
Power Status
1A Fused DC Out**
PWRSTAT
8
**This pin will output 12V or 5V at 1A (fused) depending
on whether the power supply is 5V only output.


Số phần tương tự - ADLPS35-150-104MT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ADL Embedded Solutions
ADLPS104-150 ADL-ADLPS104-150 Datasheet
754Kb / 2P
   Power Supplies
ADLPS104-150-12 ADL-ADLPS104-150-12 Datasheet
754Kb / 2P
   Power Supplies
ADLPS104-150-5 ADL-ADLPS104-150-5 Datasheet
754Kb / 2P
   Power Supplies
ADLPS104-150-HSP ADL-ADLPS104-150-HSP Datasheet
754Kb / 2P
   Power Supplies
ADLPS104CF ADL-ADLPS104CF Datasheet
185Kb / 1P
   Power Supply with CF Socket PC/104
More results

Mô tả tương tự - ADLPS35-150-104MT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
PS-700ATX-ZE ADVANTECH-PS-700ATX-ZE Datasheet
130Kb / 1P
   Power Supplies
logo
Bel Fuse Inc.
ABC400 BEL-ABC400 Datasheet
1Mb / 11P
   Power Supplies
logo
ADL Embedded Solutions
ADLPS104ISO-150 ADL-ADLPS104ISO-150 Datasheet
391Kb / 1P
   Power Supplies
logo
Axiomtek Co., Ltd.
PS300-XP2 AXIOMTEK-PS300-XP2 Datasheet
195Kb / 2P
   Power Supplies
logo
Advantech Co., Ltd.
1757920002G ADVANTECH-1757920002G Datasheet
136Kb / 1P
   Power Supplies
logo
ADL Embedded Solutions
ADLPS104-150 ADL-ADLPS104-150 Datasheet
754Kb / 2P
   Power Supplies
logo
Guangdong Youtai Semico...
ESD3Z5V0C UMW-ESD3Z5V0C Datasheet
720Kb / 4P
   Power supplies
logo
Axiomtek Co., Ltd.
PS300-HRP AXIOMTEK-PS300-HRP Datasheet
199Kb / 2P
   Power Supplies
logo
Omron Electronics LLC
S8JX-G05024CD OMRON-S8JX-G05024CD Datasheet
312Kb / 2P
   Power Supplies
logo
Siemens Semiconductor G...
6EP1336-3BA00 SIEMENS-6EP1336-3BA00 Datasheet
1Mb / 152P
   Power supplies
2004
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com