công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST3230CR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện ST3230CR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Double side cooling
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

ST3230CR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  ST3230CR Datasheet HTML 1Page - International Rectifier ST3230CR Datasheet HTML 2Page - International Rectifier ST3230CR Datasheet HTML 3Page - International Rectifier ST3230CR Datasheet HTML 4Page - International Rectifier ST3230CR Datasheet HTML 5Page - International Rectifier ST3230CR Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
ST3230C..R Series
5
Bulletin I25200 rev. B 04/00
www.irf.com
Fig. 1 - Current Ratings Characteristics
Fig. 2 - Current Ratings Characteristics
Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 4 - On-state Voltage Drop Characteristics
20
30
40
50
60
70
80
90
10 0
11 0
12 0
13 0
0
5 00 100 0 1 5 0 0 200 0 2 5 0 0 3 000 350 0
60°
1 20°
1 80°
A v e ra g e O n -st a te C u rre n t (A )
Co nd uctio n A ng le
DC
ST 3230C ..R Se ries
( Sin g le Sid e C o oled )
R
( D C ) = 0 .0 2 3 K / W
th J -hs
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
0
1000
2000
3 00 0
4000
5000
6000
60°
12 0°
18 0°
Average O n-state Curren t (A)
Co nd uc tio n A ng le
ST3230 C..R Ser ies
(D ouble Side Cooled)
R
(DC) = 0.011 5 K/W
th J -hs
DC
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
0
1 00 0
2000
3000
4000
5000
6 00 0
RMS Lim it
Co n d uc tion Ang le
Average O n-state Curren t (A)
ST32 30C..R Series
T = 125 °C
J
DC
18 0°
12 0°
60°
Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics
10 0
100 0
1000 0
0 .511 . 5
2
In sta n t a n e o u s O n - st a te V o lt a g e ( V )
T = 1 2 5 ° C
J
S T3 230C ..R Se rie s
150 00
200 00
250 00
300 00
350 00
400 00
450 00
500 00
550 00
11 0
1 0 0
N um b er O f E q u a l Am p litud e H a lf C ycle C urren t Pulses (N )
In it ia l T = 1 2 5 °C
@ 60 H z 0.0 083 s
@ 50 H z 0.0 100 s
J
ST 32 30C ..R Se rie s
At An y R a t e d L o a d C o n d it io n An d W it h
5 0 % R a t e d V
A p p lie d Fo llo w in g S u rg e
RR M
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
11 0
M a xim u m N o n R e pe t it iv e Su rg e C u rre n t
V e rsu s P u lse T ra in D u ra t io n . C o n t ro l
O f C o n d u c tio n M a y N o t Be M a in ta in e d .
5 0 % R a t e d V
R e a p p lie d
RRM
S T 3230C ..R Se rie s
In itia l T = 1 2 5 °C
J
Pu lse Tr a in D u ra t io n ( m s)


Số phần tương tự - ST3230CR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST3230C IRF-ST3230C Datasheet
157Kb / 6P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
More results

Mô tả tương tự - ST3230CR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST2600CR IRF-ST2600CR Datasheet
76Kb / 6P
   Double side cooling
ST2100CR IRF-ST2100CR Datasheet
76Kb / 6P
   Double side cooling
logo
Infineon Technologies A...
FF400R07A01E3_S6 INFINEON-FF400R07A01E3_S6 Datasheet
734Kb / 13P
   Double Side Cooled Module
V3.4, 2020-04-15
logo
STMicroelectronics
VND830MSP STMICROELECTRONICS-VND830MSP Datasheet
265Kb / 18P
   DOUBLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER
VND830SP STMICROELECTRONICS-VND830SP Datasheet
266Kb / 18P
   DOUBLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER
VND810-E STMICROELECTRONICS-VND810-E Datasheet
202Kb / 20P
   DOUBLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER
VND810MSP STMICROELECTRONICS-VND810MSP Datasheet
197Kb / 19P
   DOUBLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER
VND600PEP-E STMICROELECTRONICS-VND600PEP-E Datasheet
232Kb / 19P
   DOUBLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER
VND830E-E STMICROELECTRONICS-VND830E-E Datasheet
352Kb / 26P
   Double channel high-side driver
September 2013 Rev 2
VND810 STMICROELECTRONICS-VND810 Datasheet
254Kb / 19P
   DOUBLE CHANNEL HIGH SIDE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com