công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST52E420 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST52E420
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT (ICU) Three Timer/PWMs, ADC, WDG
Download  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST52E420 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button ST52E420 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST52E420 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 84 page
background image
ST52T410/T420/E420
10/84
Figure 1.4 ST52410 PDIP28 Pin Configuration
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
PDIP28
RESET
OSCIN
TEST
INT/PC0
PB0
PB1
PB2
PB3
VDDA
GNDA
T0OUT/PC1
T1OUT/PC2
T2OUT/PC3
OSCOUT
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
VDD
VSS
VPP
PA0/T0RES
PA1/T0OUT
PA2/T1OUT
PA3/T2OUT
PA4/T0STRT
PA5/T0CLK
PA6
PA7/PB7
PB6
PB5
PB4


Số phần tương tự - ST52E420

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST52E420 STMICROELECTRONICS-ST52E420 Datasheet
906Kb / 84P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Three Timer/PWMs, ADC, WDG
ST52E420G0B6 STMICROELECTRONICS-ST52E420G0B6 Datasheet
906Kb / 84P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Three Timer/PWMs, ADC, WDG
ST52E420G0D6 STMICROELECTRONICS-ST52E420G0D6 Datasheet
906Kb / 84P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Three Timer/PWMs, ADC, WDG
ST52E420G0M6 STMICROELECTRONICS-ST52E420G0M6 Datasheet
906Kb / 84P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Three Timer/PWMs, ADC, WDG
ST52E420G1B6 STMICROELECTRONICS-ST52E420G1B6 Datasheet
906Kb / 84P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Three Timer/PWMs, ADC, WDG
More results

Mô tả tương tự - ST52E420

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST52T410 STMICROELECTRONICS-ST52T410 Datasheet
906Kb / 84P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Three Timer/PWMs, ADC, WDG
ST52T430 STMICROELECTRONICS-ST52T430 Datasheet
1Mb / 88P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Three Timer/PWMs, ADC, SCI
ST52F510 STMICROELECTRONICS-ST52F510 Datasheet
1Mb / 106P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Two Timer/PWMs, ADC, I2C, SPI, SCI
ST52T400 STMICROELECTRONICS-ST52T400 Datasheet
1Mb / 94P
   8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT ICU Timer/PWM, Analog Comparator, Triac/PWM Timer, WDG
ST7263BDX STMICROELECTRONICS-ST7263BDX Datasheet
2Mb / 145P
   Low speed USB 8-bit MCU family with up to 32K Flash/ROM, DFU capability, 8-bit ADC, WDG, timer, SCI & I짼C
ST7263B STMICROELECTRONICS-ST7263B Datasheet
1Mb / 132P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU FAMILY WITH FLASH/ROM, UP TO 512 BYTES RAM, 8-BIT ADC, WDG, TIMER, SCI & I짼C
April 2003 Rev. 1.5
logo
PADAUK Technology.
PMC131 PADAUK-PMC131 Datasheet
1Mb / 86P
   12-bit ADC Enhanced 8-bit Controller
logo
STMicroelectronics
ST7263 STMICROELECTRONICS-ST7263 Datasheet
857Kb / 109P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU FAMILY with up to 16K MEMORY, up to 512 BYTES RAM, 8-BIT ADC, WDG, TIMER, SCI & I2C
August 2000 Rev. 1.8
logo
List of Unclassifed Man...
JA32050 ETC-JA32050 Datasheet
305Kb / 19P
   8-Bit MCU,ADC,LCD Controller
logo
STMicroelectronics
ST7263BHX STMICROELECTRONICS-ST7263BHX_09 Datasheet
2Mb / 186P
   Low speed USB 8-bit MCU family with up to 32 KB Flash/ROM, DFU capability, 8-bit ADC, WDG, timer, SCI and I짼C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com