công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STT1900N16P55 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện STT1900N16P55
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Medium Power Technology (AMPT)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

STT1900N16P55 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  STT1900N16P55 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG STT1900N16P55 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module
Technische Information /
technical information
sTT1900N16P55
Date of Publication 2017-10-09
Revision: 3.1
7/11
Seite/page
Diagramme
Durchgangsverluste
0,00
0,05
0,10
0,01
0,1
1
10
100
1000
10000
t [s]
Z(th)JA
Z(th)JR
Transienter Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm
ZthJR = f(t); ZthJA = f(t)
Parameter: Stromflußwinkel
Θ / Current conduction angle Θ
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
0,01
0,1
1
10
100
1000
10000
t [s]
vLuft=7,5m/s
vLuft=5,2m/s
vLuft=3,6m/s
vLuft=2m/s
Transienter Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm ZthJA = f(t)
Parameter: Stromflußwinkel
Θ / Current conduction angle Θ


Số phần tương tự - STT1900N16P55

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
STT1900N18P55 INFINEON-STT1900N18P55 Datasheet
890Kb / 9P
   Soft Starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
More results

Mô tả tương tự - STT1900N16P55

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com