công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M9351A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Keysight Technologies

tên linh kiện M9351A
Giải thích chi tiết về linh kiện  M9362AD01
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Trang chủ  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

M9351A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Keysight Technologies

  M9351A Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies M9351A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
Technical Specifications
M9168C
Specifications
Frequency range
DC to 26.5 GHz
Attenuation resolution
1 dB step
Repeatability
0.03 dB
Lifecycle
5 million life cycles per section
Insertion loss (at 0 dB)
DC to 6 GHz: 2.5 dB
6 GHz to 18 GHz: 4.0 dB
18 GHz to 26.5 GHz: 5.0 dB
Return loss (VSWR)
DC to 6 GHz: 16 dB (1.35)
6 GHz to 18 GHz: 11 dB (1.78)
18 GHz to 26.5 GHz: 7 dB (2.61)
Maximum input power
1 W (+30 dBm) average 50 W peak (10 µs max)
Maximum reverse power
1 W (+30 dBm) average 50 W peak (10 µs max)
Switching speed
20 ms
RF connector
3.5 mm (f), SMA compatible
Connector compatibility
cPCI, PXI-H, PXI-1
Attenuation accuracy
Specified across operating frequency of 0 to 50 °C
Attenuation setting for step ranges (dB)
DC to 18 GHz
18 to 26.5 GHz
1 to 2
0.35
0.40
3 to 6
0.55
0.70
7 to 10
0.70
0.80
11 to 20
1.20
1.40
21 to 40
1.40
1.60
41 to 60
1.90
2.50
61 to 80
2.50
2.70
81 to 101
3.70
4.00
Power requirements
Power consumption from the backplane supply is as follows:
Voltage
+3.3 V
+5.0 V
–12.0 V
+12.0 V
Current
0.5 A (typical 0.2 A)
5.8 A (typical 5.5 A)
0 V
0.37 A (typical 0.34 A)
05 | Keysight | Programmable Step Attenuator Module M9168C DC to 26.5 GHz, M9168E DC to 50 GHz – Data Sheet


Số phần tương tự - M9351A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keysight Technologies
M9351A KEYSIGHT-M9351A Datasheet
2Mb / 10P
   M9155/6/7C PXI Hybrid Switch Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com