công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC79L15ACPG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC79L15ACPG
Giải thích chi tiết về linh kiện  100 mA Negative Voltage Regulators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC79L15ACPG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC79L15ACPG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC79L15ACPG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MC79L00A Series
www.onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−8 NB
CASE 751−07
ISSUE AK
SEATING
PLANE
1
4
5
8
N
J
X 45
_
K
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
6. 751−01 THRU 751−06 ARE OBSOLETE. NEW
STANDARD IS 751−07.
A
B
S
D
H
C
0.10 (0.004)
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
4.80
5.00
0.189
0.197
MILLIMETERS
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.053
0.069
D
0.33
0.51
0.013
0.020
G
1.27 BSC
0.050 BSC
H
0.10
0.25
0.004
0.010
J
0.19
0.25
0.007
0.010
K
0.40
1.27
0.016
0.050
M
0
8
0
8
N
0.25
0.50
0.010
0.020
S
5.80
6.20
0.228
0.244
−X−
−Y−
G
M
Y
M
0.25 (0.010)
−Z−
Y
M
0.25 (0.010)
Z
S
X S
M
____
1.52
0.060
7.0
0.275
0.6
0.024
1.270
0.050
4.0
0.155
mm
inches
SCALE 6:1
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*


Số phần tương tự - MC79L15ACPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC79L15ACPG ONSEMI-MC79L15ACPG Datasheet
133Kb / 11P
   100 mA Negative Voltage Regulators
May, 2008 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC79L15ACPG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC79L00 ONSEMI-MC79L00_06 Datasheet
105Kb / 11P
   100 mA Negative Voltage Regulators
October, 2006 ??Rev. 8
MC79L00 ONSEMI-MC79L00 Datasheet
78Kb / 8P
   100 mA Negative Voltage Regulators
January, 2002 ??Rev. 4
MC79L12ACDR2G ONSEMI-MC79L12ACDR2G Datasheet
133Kb / 11P
   100 mA Negative Voltage Regulators
May, 2008 ??Rev. 9
logo
Suntac Electronic Corp.
STC79L00 SUNTAC-STC79L00 Datasheet
407Kb / 6P
   100 mA Negative Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
MC79M08BDTG ONSEMI-MC79M08BDTG Datasheet
141Kb / 9P
   500 mA Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 15
MC79M00 ONSEMI-MC79M00 Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
logo
List of Unclassifed Man...
GM78L00 ETC1-GM78L00 Datasheet
140Kb / 7P
   100 mA POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC78L00A ONSEMI-MC78L00A_V01 Datasheet
360Kb / 19P
   Positive Voltage Regulators 100 mA
August, 2021 - Rev. 20
NCV78L00A ONSEMI-NCV78L00A Datasheet
125Kb / 16P
   100 mA Positive Voltage Regulators
May, 2005 ??Rev. 10
MC78L00A ONSEMI-MC78L00A_15 Datasheet
123Kb / 15P
   100 mA Positive Voltage Regulators
September, 2015 ??Rev. 17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com