công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YY9 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Advanced Power Electronics Corp.

tên linh kiện YY9
Giải thích chi tiết về linh kiện  N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  A-POWER [Advanced Power Electronics Corp.]
Trang chủ  http://www.a-power.com.tw
Logo A-POWER - Advanced Power Electronics Corp.

YY9 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Advanced Power Electronics Corp.

  YY9 Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Electronics Corp. YY9 Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Electronics Corp. YY9 Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Electronics Corp. YY9 Datasheet HTML 4Page - Advanced Power Electronics Corp. YY9 Datasheet HTML 5Page - Advanced Power Electronics Corp. YY9 Datasheet HTML 6Page - Advanced Power Electronics Corp. YY9 Datasheet HTML 7Page - Advanced Power Electronics Corp. YY9 Datasheet HTML 8Page - Advanced Power Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
AP10C325Y
N-Channel
Fig 7. Gate Charge Characteristics
Fig 8. Typical Capacitance Characteristics
Fig 9. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance
Fig 11. Transfer Characteristics
Fig 12. Normalized BVDSS v.s. Junction
5
0
2
4
6
8
10
12
024
68
10
Q G , Total Gate Charge (nC)
I D =2 A
V DS =50 V
0
100
200
300
400
500
600
1
21
41
61
81
101
121
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
f=1.0MHz
C iss
C oss
C rss
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
1000
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
100us
1ms
10ms
100ms
1s
DC
T A =25
o C
Single Pulse
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t , Pulse Width (s)
0.02
0.05
0.1
0.2
Duty factor=0.5
Single Pulse
PDM
Duty factor = t/T
Peak Tj = PDM x Rthja + Ta
Rthja = 210℃/W
t
T
0.01
Operation in this area
limited by RDS(ON)
0
2
4
6
8
10
012
3456
V GS , Gate-to-Source Voltage (V)
T j =150
o CT
j =25
o C
V DS =10V
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
-100
-50
0
50
100
150
T j , Junction Temperature (
o C)
I D =1mA
.


Mô tả tương tự - YY9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
GSS4503 GTM-GSS4503 Datasheet
557Kb / 7P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4565 GTM-GSS4565 Datasheet
559Kb / 7P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GT2530 GTM-GT2530 Datasheet
390Kb / 7P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
AP2030M ETC-AP2030M Datasheet
112Kb / 11P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
Advanced Power Electron...
AP2530GY A-POWER-AP2530GY Datasheet
85Kb / 7P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP2531GY A-POWER-AP2531GY Datasheet
85Kb / 7P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
CJQ4503 JIANGSU-CJQ4503 Datasheet
5Mb / 6P
   N-and P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTC3588N6 CYSTEKEC-MTC3588N6_16 Datasheet
856Kb / 12P
   N- And P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Advanced Power Electron...
AP4501GSD A-POWER-AP4501GSD Datasheet
96Kb / 7P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4511GD A-POWER-AP4511GD Datasheet
155Kb / 8P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4569GD A-POWER-AP4569GD Datasheet
96Kb / 7P
   N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com