công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5Z22A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện SM5Z22A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Protection Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SM5Z22A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  SM5Z22A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SM5Z22A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SM5Z22A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
B MIN.
C
1.5 (0.059) 13.5 ± 0.50
(0.53 ± 0.02)
150
200
60-180
sec
<3
/sec
>220
245
60-150
sec
<3
/sec
10-30
sec
<5
/sec
<6
280
Time within actual peak temp.
Ramp down Rate
Time(25
to Peak temp.)
Do not exceed
Ramp up rate (150-200 )
Reflow
Liquidus Temp.
Peak Temp.
Time(Liq. to Peak)
Ramp up rate (220-200 )
Recommended Soldering Parameters
IR-Reflow Condition
Pre Heat
Temp. min
Temp. max
Time(min to max)
30.4
(1.197)
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL PACKAGING
DIMENSIONS in millimeters (inches)
TAPE SIZE
A MAX.
D MIN.
N MIN.
G MAX. T MAX.
24 mm (0.945)
330 ± 2.0 (13.0 ±
0.079)
178 ± 2.0 (7.0 ±
0.079)
20.2
(0.795)
50 (1.97)
26.4 (1.039)
tp
ts
Perheat
T
s(min)
T
s(max)
TL
tL
TP
Ramp-up
Time(t)
Temp from 25 °C to Peak
B
D
C
ZONE 1
ZONE1
A
N
G
T
Automotive Protection
SM5Z Series
Surface Mount
Transient Voltage Suppressors
ht
t
p
:
//
www.lgesemi.com
mail:lge@lgesemi.com
Revision:201
70701-P1


Số phần tương tự - SM5Z22A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SM5Z22A YFWDIODE-SM5Z22A Datasheet
1Mb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Anova Technologies CO.,...
SM5Z22A ANOVA-SM5Z22A Datasheet
614Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5Z22A LUGUANG-SM5Z22A Datasheet
4Mb / 3P
   Automotive Protection Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
UN Semiconducctor INC
SM5Z22A UNSEMI-SM5Z22A Datasheet
2Mb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors 14 To36 V 3600W
Revision March 1,2022
More results

Mô tả tương tự - SM5Z22A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5Z LUGUANG-SM5Z Datasheet
4Mb / 3P
   Automotive Protection Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SM8S LUGUANG-SM8S Datasheet
6Mb / 3P
   Automotive Protection Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SM8Z LUGUANG-SM8Z Datasheet
5Mb / 3P
   Automotive Protection Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Anova Technologies CO.,...
SM8Z ANOVA-SM8Z Datasheet
824Kb / 3P
   Automotive Protection Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SM8S VISHAY-SM8S Datasheet
63Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
04-Jun-04
3KASMC10 VISHAY-3KASMC10_08 Datasheet
110Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Oct-08
SM5A27 VISHAY-SM5A27 Datasheet
104Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM5S VISHAY-SM5S Datasheet
27Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
SM6S VISHAY-SM6S Datasheet
42Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
01-Aug-02
TPSMB43A VISHAY-TPSMB43A Datasheet
102Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-May-07
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com