công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF250P224 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IRF250P224
Giải thích chi tiết về linh kiện  IR MOSFET - StrongIRFET?
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IRF250P224 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IRF250P224 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IRF250P224 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
Final Datasheet
2017-02-27
IR MOSFET-StrongIRFET™
IRF250P224
7 
V1.0 
Electrical characteristic diagrams
Figure 7 Typical Capacitance vs. Drain-to-Source
Voltage
Figure 8 Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source
Voltage
Figure 9 Typical Source-Drain Diode Forward
Voltage
 
  
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
VGS = 0V, f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
QG, Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
14
ID= 58A
VDS= 200V
VDS= 125V
VDS= 50V
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V


Số phần tương tự - IRF250P224

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF250P224 ISC-IRF250P224 Datasheet
335Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - IRF250P224

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IRF250P225 INFINEON-IRF250P225 Datasheet
1Mb / 17P
   IR MOSFET - StrongIRFET?
V1.0 2017-02-27
IRF200S234 INFINEON-IRF200S234 Datasheet
1Mb / 18P
   IR MOSFET - StrongIRFET?
V2.0 2017-6-30
IRF300P227 INFINEON-IRF300P227 Datasheet
1Mb / 17P
   IR MOSFET - StrongIRFET?
V2.0 2017-11-14
IRF200P223 INFINEON-IRF200P223 Datasheet
1Mb / 17P
   IR MOSFET - StrongIRFET?
V1.0 2017-02-27
IRL60SC216 INFINEON-IRL60SC216 Datasheet
1Mb / 11P
   StrongIRFET
Rev.2.2,2020-07-02
IRF300P226 INFINEON-IRF300P226 Datasheet
1Mb / 17P
   StrongIRFET™
V2.2 2020-01-07
IRFP250MPBF INFINEON-IRFP250MPBF Datasheet
1Mb / 9P
   IR MOSFET?
05/28/2020
IRL40T209 INFINEON-IRL40T209 Datasheet
1Mb / 11P
   MOSFET IR MOSFET - StrongIRFETª
Rev. 2.0, 2018-05-05
IRF7749L1TRPBF INFINEON-IRF7749L1TRPBF Datasheet
1Mb / 18P
   IR MOSFET-DirectFET?
V2.2 2019-02-20
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KME-M002C KODENSHI-KME-M002C Datasheet
96Kb / 1P
   IR Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com