công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF100P219 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IRF100P219
Giải thích chi tiết về linh kiện  UPS and Inverter applications
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IRF100P219 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IRF100P219 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG IRF100P219 Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
Final Datasheet
11
V2.0
2017-12-18
IR MOSFET-StrongIRFET™
IRF100P219
Electrical characteristic diagrams
Figure 20 Typical Stored Charge vs. dif/dt
Figure 21 Typical Stored Charge vs. dif/dt
Figure 18 Typical Recovery Current vs. dif/dt
Figure 19 Typical Recovery Current vs. dif/dt
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
diF /dt (A/µs)
0
7
14
21
28
35
IF = 60A
VR = 85V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
diF /dt (A/µs)
0
8
16
24
32
40
IF = 100A
VR = 85V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
diF /dt (A/µs)
0
400
800
1200
1600
IF = 60A
VR = 85V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
diF /dt (A/µs)
0
400
800
1200
1600
IF = 100A
VR = 85V
TJ = 25°C
TJ = 125°C


Số phần tương tự - IRF100P219

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IRF100P218 INFINEON-IRF100P218 Datasheet
1Mb / 17P
   UPS and Inverter applications
V1.0 2017-12-18
More results

Mô tả tương tự - IRF100P219

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IRF200P222 INFINEON-IRF200P222 Datasheet
1Mb / 17P
   UPS and Inverter applications
V1.0 2017-03-10
IRF100P218 INFINEON-IRF100P218 Datasheet
1Mb / 17P
   UPS and Inverter applications
V1.0 2017-12-18
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM70N20T HMSEMI-HM70N20T Datasheet
402Kb / 9P
   UPS and inverter.
logo
International Rectifier
IRLB8721PBF IRF-IRLB8721PBF_15 Datasheet
272Kb / 9P
   Optimized for UPS/Inverter Applications
IRLB8743PBF IRF-IRLB8743PBF_15 Datasheet
271Kb / 9P
   Optimized for UPS/Inverter Applications
IRLB8748PBF IRF-IRLB8748PBF_15 Datasheet
270Kb / 9P
   Optimized for UPS/Inverter Applications
IRFR8314PBF IRF-IRFR8314PBF_15 Datasheet
549Kb / 9P
   Optimized for UPS/Inverter Applications
logo
Infineon Technologies A...
IRLB4132PBF INFINEON-IRLB4132PBF Datasheet
2Mb / 9P
   Optimized for UPS/Inverter Applications
2019-08-14
logo
International Rectifier
IRL8114PBF IRF-IRL8114PBF_15 Datasheet
429Kb / 7P
   Optimized for UPS/Inverter Applications
IRLB8314PBF IRF-IRLB8314PBF_15 Datasheet
697Kb / 8P
   Optimized for UPS/Inverter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com