công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5272IPFP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5272IPFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC with Serial LVDS Interface
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS5272IPFP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS5272IPFP Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) ADS5272IPFP Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
ADS5272
SBAS324 − JUNE 2004
www.ti.com
8
PIN CONFIGURATION
Top View
TQFP
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
AVDD
IN8
N
IN8
P
AVSS
IN7
N
IN7
P
AVDD
AVSS
IN6
N
IN6
P
AVSS
IN5
N
IN5
P
AVDD
LVSS
RESET
LVSS
LVSS
ADCLK
N
ADCLK
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AVDD
IN1
P
IN1
N
AVSS
IN2
P
IN2
N
AVDD
AVSS
IN3
P
IN3
N
AVSS
IN4
P
IN4
N
AVDD
LVSS
PD
LVSS
LVSS
LCLK
P
LCLK
N
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
69
32
33
34
35
36
37
38
39
40
68
67
66
65
64
63
62
61
ADS5272


Số phần tương tự - ADS5272IPFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5272IPFP TI1-ADS5272IPFP Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC
ADS5272IPFPG4 TI1-ADS5272IPFPG4 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC
ADS5272IPFPT TI1-ADS5272IPFPT Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC
ADS5272IPFPTG4 TI1-ADS5272IPFPTG4 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC
More results

Mô tả tương tự - ADS5272IPFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5272 TI1-ADS5272_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5271 BURR-BROWN-ADS5271 Datasheet
537Kb / 19P
   8-Channel, 12-Bit, 50MSPS ADC with Serial LVDS Interface
ADS5270 BURR-BROWN-ADS5270 Datasheet
439Kb / 18P
   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1127 MAXIM-MAX1127 Datasheet
1Mb / 25P
   Quad, 12-Bit, 65Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 3/04
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
450Kb / 22P
   Octal, 12-Bit, 65Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
logo
Texas Instruments
ADS5272 TI1-ADS5272_13 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5240 BURR-BROWN-ADS5240 Datasheet
418Kb / 24P
   4-Channel, 12-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Texas Instruments
ADS5275 TI-ADS5275 Datasheet
303Kb / 20P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
ADS5242 TI-ADS5242 Datasheet
1,010Kb / 29P
[Old version datasheet]   4-Channel, 12-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5273 BURR-BROWN-ADS5273 Datasheet
254Kb / 16P
   8-Channel, 12-Bit, 70MSPS ADC with Serialized LVDS Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com