công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX2245WM bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX2245WM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26W Series Resistors in B Outputs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX2245WM bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74VCX2245WM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74VCX2245WM Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
AC Loading and Waveforms (VCC 3.3V r 0.3V to 1.8V r 0.15V)
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. Waveform for Inverting and Non-inverting Functions
FIGURE 3. 3-STATE Output High Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 4. 3-STATE Output Low Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC 3.3 r 0.3V;
VCC x 2 at VCC 2.5V r 0.2V; 1.8V r 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
r 0.3V
2.5V
r 0.2V
1.8V
r 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vx
VOL  0.3V
VOL  0.15V
VOL  0.15V
Vy
VOH  0.3V
VOH  0.15V
VOH  0.15V


Số phần tương tự - 74VCX2245WM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX2245WM FAIRCHILD-74VCX2245WM Datasheet
82Kb / 8P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in B Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCX2245WM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC2245 FAIRCHILD-74ALVC2245_05 Datasheet
105Kb / 7P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in B Outputs
74ALVC2245 FAIRCHILD-74ALVC2245 Datasheet
85Kb / 7P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in B Outputs
74VCX2245 FAIRCHILD-74VCX2245 Datasheet
82Kb / 8P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in B Outputs
74VCX245 FAIRCHILD-74VCX245 Datasheet
544Kb / 11P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC245 FAIRCHILD-74ALVC245_08 Datasheet
310Kb / 8P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC245 FAIRCHILD-74ALVC245 Datasheet
100Kb / 7P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX245 FAIRCHILD-74VCX245 Datasheet
80Kb / 8P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74LCXZ2245 FAIRCHILD-74LCXZ2245 Datasheet
107Kb / 11P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in B Outputs
74LCXZ2245 FAIRCHILD-74LCXZ2245_05 Datasheet
122Kb / 11P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in B Outputs
74LCXR162245 FAIRCHILD-74LCXR162245 Datasheet
93Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs/Outputs and 26W Series Resistors in the Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com