công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2119M bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LMX2119M
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.9 GHz Power Amplifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LMX2119M bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - National Semiconductor (TI)

  LMX2119M Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LMX2119M Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LMX2119M Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LMX2119M Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LMX2119M Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LMX2119M Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Typical Application Block Diagram
TLW12686 – 3
Typical Performance Characteristics
Output Power and Supply
Current vs Input Power
TLW12686 – 4
Output Power and Supply
Current vs Frequency
TLW12686 – 5
Input VSWR vs Frequency
TLW12686 – 6
Power Ramping Characteristic
(See Application Circuit)
TLW12686 – 7
http
www nationalcom
4


Số phần tương tự - LMX2119M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2216 NSC-LMX2216 Datasheet
258Kb / 12P
   0.1 GHz to 2.0 GHz Low Noise Amplifier/Mixer for RF Personal Communications
LMX2216M NSC-LMX2216M Datasheet
258Kb / 12P
   0.1 GHz to 2.0 GHz Low Noise Amplifier/Mixer for RF Personal Communications
LMX2240 NSC-LMX2240 Datasheet
208Kb / 12P
   Intermediate Frequency Receiver
LMX2240M NSC-LMX2240M Datasheet
208Kb / 12P
   Intermediate Frequency Receiver
LMX2301 NSC-LMX2301 Datasheet
225Kb / 14P
   PLLatinumTM 160 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
More results

Mô tả tương tự - LMX2119M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MA1046-1 MITSUBISHI-MA1046-1 Datasheet
26Kb / 1P
   For 1.9 GHz - Power Amplifier
logo
Eudyna Devices Inc
P0531961H EUDYNA-P0531961H Datasheet
118Kb / 6P
   1.9 GHz band Power Amplifier Module
logo
Toshiba Semiconductor
TA4401CT TOSHIBA-TA4401CT Datasheet
230Kb / 11P
   1.9 ~ 2.5 GHz Band Power Amplifier
logo
Eudyna Devices Inc
P0511946H EUDYNA-P0511946H Datasheet
413Kb / 5P
   1.9 GHz band Power Amplifier Module
logo
NEC
UPC8119T NEC-UPC8119T_02 Datasheet
40Kb / 3P
   1.9 GHz AGC AMPLIFIER
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MA1065-1 MITSUBISHI-MA1065-1 Datasheet
43Kb / 1P
   For 1.9 GHz - High Power Amplifier
logo
Eudyna Devices Inc
P0531981H EUDYNA-P0531981H Datasheet
99Kb / 6P
   1.9 GHz band Power Amplifier Module
logo
Motorola, Inc
MRFIC1805 MOTOROLA-MRFIC1805 Datasheet
220Kb / 10P
   1.9 GHz POWER AMPLIFIER GaAs MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT
MRFIC1813 MOTOROLA-MRFIC1813 Datasheet
157Kb / 8P
   1.9 GHz UPMIXER AND EXCITER AMPLIFIER
MRFIC1808 MOTOROLA-MRFIC1808 Datasheet
158Kb / 8P
   1.9 GHz GaAs LOW NOISE AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com