công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC0805B474K160CT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện MC0805B474K160CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Drives 1 x 70W HID lamp
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

MC0805B474K160CT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  MC0805B474K160CT Datasheet HTML 1Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 2Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 3Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 4Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 5Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 6Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 7Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 8Page - International Rectifier MC0805B474K160CT Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 30 page
background image
www.irf.com
- 3 -
2. Overview
The IRPLHID2A reference design kit consists of a complete ballast solution for a 70W
HID lamp. The design contains an EMI filter, low voltage power supply, active power
factor correction and a ballast control circuit using the IRS2573D. This demo board is
intended to help with the evaluation of the IRS2573D HID ballast control IC, demonstrate
PCB layout techniques and serve as an aid in the development of production ballasts
using the IRS2573D.
EMI Filter
Rectifier
Active PFC
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
8
9
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Control IC
Buck
Ignition
Switch
EOL Control
Ignition Control
Power/Current
Control
Full-Bridge
Control
Buck Control
Low
Voltage
Supply
Full-Bridge
Figure 2.1: IRPLHID2A Block Diagram


Số phần tương tự - MC0805B474K160CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC0805B474K160CT ETC1-MC0805B474K160CT Datasheet
81Kb / 5P
   Multilayer Ceramic Capacitors
More results

Mô tả tương tự - MC0805B474K160CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRPLHID2 IRF-IRPLHID2 Datasheet
1Mb / 30P
   HID Ballast for 70W Lamp Using the IRS2573D
logo
Texas Instruments
UCC2305DW TI-UCC2305DW Datasheet
393Kb / 14P
[Old version datasheet]   HID Lamp Controller
UCC2305 TI1-UCC2305_14 Datasheet
379Kb / 14P
[Old version datasheet]   HID Lamp Controller
logo
Unisonic Technologies
UH8615 UTC-UH8615 Datasheet
255Kb / 9P
   HID LAMP CONTROLLER
logo
Texas Instruments
UCC2305-Q1 TI1-UCC2305-Q1 Datasheet
683Kb / 16P
[Old version datasheet]   HID LAMP CONTROLLER
UCC2305 TI-UCC2305 Datasheet
258Kb / 9P
[Old version datasheet]   HID Lamp Controller
logo
Hirose Electric
GT15T-2024SCF HIROSE-GT15T-2024SCF Datasheet
165Kb / 7P
   HID Lamp DII Sockets
logo
FERYSTER Inductive Comp...
OBUD-TW1-70W-KARK FERYSTER-OBUD-TW1-70W-KARK Datasheet
152Kb / 1P
   TW1-70W
logo
List of Unclassifed Man...
HJL ETC1-HJL Datasheet
153Kb / 1P
   1/4" x 1" (6.4 mm x 25.4mm) Lamp indicating fuse holder
logo
Vincotech
V23990-P543-X3X-D4-14 VINCOTECH-V23990-P543-X3X-D4-14 Datasheet
788Kb / 23P
   Industrial drives Embedded drives
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com