công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRCSLNM1.23 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện KRCSLNM1.23
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSRAM OSTAR Projection Compact
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRCSLNM1.23 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH KRCSLNM1.23 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
2018-02-08
10
Version 1.2
KR CSLNM1.23
Relative Forward Voltage 5) page 23
Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 23
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 1000 mA
Relative Luminous Flux 5) page 23
Relativer Lichtstrom 5) Seite 23
ΦVV(25 °C) = f(Tj); IF = 1000 mA
Dominant Wavelength 5) page 23
Dominante Wellenlänge 5) Seite 23
Δλdom = λdom - λdom (25 °C) = f(Tj); IF = 1000 mA
KR CSLNM1.23
-40 -20
0
20
40
60
80
100 120
Tj [°C]
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
∆VF [V]
KR CSLNM1.23
-40 -20
0
20
40
60
80
100 120
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Φ
v
Φ
v(25°C)
KR CSLNM1.23
-40 -20
0
20
40
60
80
100 120
Tj [°C]
-10
-5
0
5
10
∆λ dom [nm]


Số phần tương tự - KRCSLNM1.23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
401Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101M KEC-KRC101M Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101S KEC-KRC101S Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Mô tả tương tự - KRCSLNM1.23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LEAQ8WP OSRAM-LEAQ8WP Datasheet
811Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WM OSRAM-LEAQ9WM Datasheet
734Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WN OSRAM-LETQ9WN Datasheet
739Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WN OSRAM-LEAQ9WN_17 Datasheet
722Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LERQ8WP OSRAM-LERQ8WP Datasheet
860Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ8WP OSRAM-LETQ8WP Datasheet
839Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGP3W OSRAM-LECGP3W Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com