công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CB12D5-3000 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Wall Industries,Inc.

tên linh kiện CB12D5-3000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single and Dual Outputs 30 Watt DC/DC Converter 2:1 Wide Input Voltage Range
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALL [Wall Industries,Inc.]
Trang chủ  http://www.wallindustries.com
Logo WALL - Wall Industries,Inc.

CB12D5-3000 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Wall Industries,Inc.

  CB12D5-3000 Datasheet HTML 1Page - Wall Industries,Inc. CB12D5-3000 Datasheet HTML 2Page - Wall Industries,Inc. CB12D5-3000 Datasheet HTML 3Page - Wall Industries,Inc. CB12D5-3000 Datasheet HTML 4Page - Wall Industries,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Wall Industries, Inc. 5 Watson Brook Road Exeter, NH 03833
603-778-2300 www.wallindustries.com Fax 603-778-9797
Rev A
CB Series
Single and Dual Outputs
30 Watt DC/DC Converter
2:1 Wide Input Voltage Range
Recommended EN55022 Class A Filter Circuit Layout
MECHANICAL DRAWING
Unit: inches (mm)
PIN CONNECTIONS
PIN
SINGLE OUTPUT
DUAL OUTPUT
1
+ INPUT
+ INPUT
2
-INPUT
-INPUT
3
CTRL
CTRL
4
+OUTPUT
+OUTPUT
5
-OUTPUT
COMMON
6
TRIM
-OUTPUT
1. Tolerance: X.XX±0.02 (X.X±0.5)
X.XXX±0.01 (X.XX±0.25)
2. Pin pitch tolerance ±0.01(0.25)
3. Pin dimension tolerance ±0.004 (0.1)
EXTERNAL OUTPUT TRIMMING
Output can be externally trimmed by
using the method shown below.
5
4
TRIM UP
RU
4
3
TRIM DOWN
RD
Single Output Models only
6
5
6
4


Số phần tương tự - CB12D5-3000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Altech corporation
CB12245A ALTECH-CB12245A Datasheet
785Kb / 2P
   Battery Charger
logo
Cooper Bussmann, Inc.
CB123-10B COOPER-CB123-10B Datasheet
269Kb / 5P
   Automotive Circuit Breakers
CB123-10HB COOPER-CB123-10HB Datasheet
269Kb / 5P
   Automotive Circuit Breakers
CB123-15B COOPER-CB123-15B Datasheet
269Kb / 5P
   Automotive Circuit Breakers
CB123-15HB COOPER-CB123-15HB Datasheet
269Kb / 5P
   Automotive Circuit Breakers
More results

Mô tả tương tự - CB12D5-3000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wall Industries,Inc.
LANEW WALL-LANEW Datasheet
189Kb / 4P
   2 Watt DC/DC Converter Single and Dual Outputs 2:1 Wide Input Voltage Range
LANEW WALL-LANEW_16 Datasheet
210Kb / 5P
   2 Watt DC/DC Converter Single and Dual Outputs 2:1 Wide Input Voltage Range
MSKW WALL-MSKW_16 Datasheet
209Kb / 7P
   5 Watt DC/DC Converter Single and Dual Outputs 2:1 Wide Input Voltage Range
JR5S5-2000 WALL-JR5S5-2000 Datasheet
151Kb / 3P
   Single and Dual Outputs 10 Watt DC/DC Converter 2:1 Wide Input Voltage Range
LANEW3 WALL-LANEW3 Datasheet
178Kb / 4P
   3 Watt DC/DC Converter Single and Dual Outputs 2:1 Wide Input Voltage Range
KR12S33-1000 WALL-KR12S33-1000 Datasheet
153Kb / 3P
   6 Watt DC/DC Converter Single and Dual Outputs 2:1 and 4:1 Wide Input Voltage Range
JC5S33-500 WALL-JC5S33-500 Datasheet
230Kb / 8P
   2:1 Wide Input Range Single and Dual Output 2 Watt DC/DC Converter
JC5533-500 WALL-JC5533-500 Datasheet
242Kb / 8P
   2:1 Wide Input Range Single and Dual Output 2 Watt DC/DC Converter
LANCW8 WALL-LANCW8 Datasheet
243Kb / 3P
   Single and Dual Output 8 Watt DC/DC Converter 2:1 Wide Input Voltage Range
DM12S33-4000 WALL-DM12S33-4000 Datasheet
250Kb / 3P
   Single and Dual Output 15 Watt DC/DC Converter 2:1 Wide Input Voltage Range
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com