công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1233-303NI bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Wall Industries,Inc.

tên linh kiện AM1233-303NI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Output Surface Mount Package 1 Watt DC/DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALL [Wall Industries,Inc.]
Trang chủ  http://www.wallindustries.com
Logo WALL - Wall Industries,Inc.

AM1233-303NI bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Wall Industries,Inc.

  AM1233-303NI Datasheet HTML 1Page - Wall Industries,Inc. AM1233-303NI Datasheet HTML 2Page - Wall Industries,Inc. AM1233-303NI Datasheet HTML 3Page - Wall Industries,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Wall Industries, Inc. 5 Watson Brook Road Exeter, NH 03833
603-778-2300 www.wallindustries.com Fax 603-778-9797
Page 2 of 3
AMI Series
Single Output
Surface Mount Package
1 Watt DC/DC Converter
Rev A
MODEL SELECTION GUIDE
Model Number
Input Voltage Range
Output Voltage
Output Current
Output Power
AM3333-303NI
3.3 VDC
(2.97 – 3.63 VDC)
3.3 VDC
303mA
1W
AM3305-200NI
5 VDC
200mA
1W
AM3309-111NI
9 VDC
111mA
1W
AM3312-83NI
12 VDC
83mA
1W
AM3315-66NI
15 VDC
66mA
1W
AM533-303NI
5 VDC
(4.5 – 5.5 VDC)
3.3 VDC
303mA
1W
AM505-200NI
5 VDC
200mA
1W
AM509-111NI
9 VDC
111mA
1W
AM512-83NI
12 VDC
83mA
1W
AM515-66NI
15 VDC
66mA
1W
AM933-303NI
9 VDC
(8.1 – 9.9 VDC)
3.3 VDC
303mA
1W
AM905-200NI
5 VDC
200mA
1W
AM909-111NI
9 VDC
111mA
1W
AM912-83NI
12 VDC
83mA
1W
AM915-66NI
15 VDC
66mA
1W
AM1233-303NI
12 VDC
(10.8 – 13.2 VDC)
3.3 VDC
303mA
1W
AM1205-200NI
5 VDC
200mA
1W
AM1209-111NI
9 VDC
111mA
1W
AM1212-83NI
12 VDC
84mA
1W
AM1215-66NI
15 VDC
67mA
1W
AM1533-303NI
15 VDC
(13.5 – 16.5 VDC)
3.3 VDC
303mA
1W
AM1505-200NI
5 VDC
200mA
1W
AM1509-111NI
9 VDC
111mA
1W
AM1512-83NI
12 VDC
83mA
1W
AM1515-66NI
15 VDC
66mA
1W
TESTING 12345678910
NOTES
1. The efficiency will increase with an increase in the input voltage.
RECOMMENDED TEST CIRCUIT
Single
Vin
+Vout
GND
-Vout
Cin
Cout
3.3V:Cin 4.7uF,25V
5V :Cin
4.7uF,25V
9V :Cin
4.7uF,25V
12V:Cin 2.2uF,25V
15V:Cin 1uF,50V
3.3V :Cout 22uF,16V
5V :Cout 10uF,25V
9V :Cout 4.7uF,25V
12V:Cout 2.2uF,25V
15V:Cout 1uF,50V


Số phần tương tự - AM1233-303NI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wall Industries,Inc.
AM1233-303NI WALL-AM1233-303NI Datasheet
142Kb / 3P
   Single Output Surface Mount Package
More results

Mô tả tương tự - AM1233-303NI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wall Industries,Inc.
AM503-303N WALL-AM503-303N Datasheet
419Kb / 4P
   1 Watt Surface Mount DC/DC Converter Single Output
logo
CET Technology, LLC
CT-13DS3 CETTECHNOLOGY-CT-13DS3 Datasheet
484Kb / 2P
   1000Vdc Isolation 1 Watt Single Output Surface Mount Dc-Dc Converter
CT-13DS CETTECHNOLOGY-CT-13DS Datasheet
358Kb / 2P
   1000Vdc Isolation 1 Watt Single Output Surface Mount Dc-Dc Converter
logo
Wall Industries,Inc.
SU33S33 WALL-SU33S33 Datasheet
253Kb / 4P
   1 Watt DC/DC Converter Single Output
RBAT1 WALL-RBAT1 Datasheet
523Kb / 5P
   1 Watt DC/DC Converter Single Output
RBA1 WALL-RBA1 Datasheet
590Kb / 7P
   1 Watt Single Output DC/DC DIP & SIP Mount Converter
DCMSPU01H WALL-DCMSPU01H Datasheet
334Kb / 4P
   1 Watt DC/DC Converter Single and Output Models
logo
CET Technology, LLC
CT-13D1-1W CETTECHNOLOGY-CT-13D1-1W Datasheet
485Kb / 2P
   3000Vdc Isolation Single Output 1 Watt Dc-Dc Converter
CT-10D-1W CETTECHNOLOGY-CT-10D-1W Datasheet
902Kb / 2P
   1000Vdc Isolation Single Output 1 Watt Dc-Dc Converter
CT-13D-1W CETTECHNOLOGY-CT-13D-1W Datasheet
954Kb / 2P
   1000Vdc Isolation Single Output 1 Watt Dc-Dc Converter
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com