công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFP460 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện IRFP460
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRFP460 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  IRFP460_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix IRFP460_17 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Document Number: 91237
www.vishay.com
S-81360-Rev. A, 28-Jul-08
3
IRFP460, SiHFP460
Vishay Siliconix
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Fig. 1 - Typical Output Characteristics, TC = 25 °C
Fig. 2 - Typical Output Characteristics, TC = 150 °C
Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
20 µs Pulse Width
T
C = 25 °C
4.5 V
101
100
100
101
Bottom
Top
V
GS
15 V
10 V
8.0 V
7.0 V
6.0 V
5.5 V
5.0 V
4.5 V
91237_01
4.5 V
Bottom
Top
V
GS
15 V
10 V
8.0 V
7.0 V
6.0 V
5.5 V
5.0 V
4.5 V
20 µs Pulse Width
T
C = 150 °C
101
100
100
101
91237_02
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
91237_03
25
°C
150
°C
20 µs Pulse Width
V
DS = 50 V
101
100
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
56
7
8
910
4
91237_04
I
D = 20 A
V
GS = 10 V
3.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
- 60 - 40 - 20
0
20
40
60 80 100 120 140 160
TJ, Junction Temperature (°C)
3.0


Số phần tương tự - IRFP460_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFP460A IRF-IRFP460A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
logo
Vishay Siliconix
IRFP460A VISHAY-IRFP460A Datasheet
144Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81360-Rev. A, 28-Jul-08
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFP460A ISC-IRFP460A Datasheet
369Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRFP460A VISHAY-IRFP460A Datasheet
212Kb / 10P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
IRFP460APBF IRF-IRFP460APBF Datasheet
195Kb / 9P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
More results

Mô tả tương tự - IRFP460_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com