công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Si1416EDH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện Si1416EDH
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

Si1416EDH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  Si1416EDH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix Si1416EDH Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Document Number: 67580
S11-0611-Rev. A, 04-Apr-11
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1416EDH
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Gate Current vs. Gate-to-Source Voltage
Output Characteristics
Transconductance
0.000
0.300
0.600
0.900
1.200
1.500
0
3
6
9
12
15
V
GS - Gate-Source Voltage (V)
T
J = 25 °C
0
3
6
9
12
15
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 10 V thru 3 V
V
GS = 2 V
0.000
0.040
0.080
0.120
0.160
0.200
0
3
6
9
12
15
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 2.5 V
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
Gate Current vs. Gate-to-Source Voltage
Transfer Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
1.E-10
1.E-09
1.E-08
1.E-07
1.E-06
1.E-05
1.E-04
1.E-03
1.E-02
0
3
6
9
12
15
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
C = - 55 °C
T
C = 125 °C
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
5
10
15
20
25
30
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss


Số phần tương tự - Si1416EDH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1416EDH VISHAY-SI1416EDH Datasheet
261Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Apr-11
logo
Vishay Telefunken
SI1416EDH TFUNK-SI1416EDH Datasheet
264Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1416EDH VISHAY-SI1416EDH Datasheet
270Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1416EDH-T1-GE3 VISHAY-SI1416EDH-T1-GE3 Datasheet
270Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1416EDH VISHAY-SI1416EDH_V01 Datasheet
270Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - Si1416EDH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com