công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD0603S01575 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD0603S01575
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Chip Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD0603S01575 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD0603S01575 Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD0603S01575 Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD0603S01575 Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD0603S01575 Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CD0603-S01575 Switching Chip Diode
Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.
Rating and Characteristic Curves: CD0603-S01575
Forward Characteristics
Reverse Characteristics
1000
100
1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Forward Voltage (Volts)
10
125
°C 85 °C
-25
°C
25
°C
0
0.1
1.0
10.0
100.0
0
10
20304050
60
70
80
Reverse Voltage (Volts)
25
°C
85
°C
125
°C
120
100
80
60
40
20
0
0
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature (
°C)
Mounting on glass epoxy PCBs
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
02
4
6
8
10
12
14
Reverse Voltage (Volts)
F = 100 MHz
Ta = 25
°C
Derating Curve
Capacitance Between Terminals


Số phần tương tự - CD0603S01575

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD0603 BOURNS-CD0603 Datasheet
250Kb / 10P
   Schottky Barrier Chip Diode Series
CD0603 BOURNS-CD0603 Datasheet
251Kb / 4P
   Surface Mount TVS Diode Series
CD0603-B BOURNS-CD0603-B Datasheet
194Kb / 6P
   CD0603-B0xR Schottky Barrier Chip Diode Series
REV. 08/19
CD0603-B00330L BOURNS-CD0603-B00330L Datasheet
250Kb / 10P
   Schottky Barrier Chip Diode Series
CD0603-B00330R BOURNS-CD0603-B00330R Datasheet
250Kb / 10P
   Schottky Barrier Chip Diode Series
More results

Mô tả tương tự - CD0603S01575

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CPD63 CENTRAL-CPD63 Datasheet
207Kb / 2P
   Switching Diode High Speed Switching Diode Chip
CPD41 CENTRAL-CPD41_10 Datasheet
470Kb / 2P
   Switching Diode High Current Switching Diode Chip
CPD80V CENTRAL-CPD80V Datasheet
231Kb / 2P
   Switching Diode High Voltage Switching Diode Chip
CPD83V CENTRAL-CPD83V_10 Datasheet
427Kb / 2P
   Switching Diode High Speed Switching Diode Chip
CPD91 CENTRAL-CPD91 Datasheet
30Kb / 1P
   Switching Diode Low Leakage Switching Diode Chip
CPD41 CENTRAL-CPD41 Datasheet
132Kb / 2P
   Switching Diode High Current Switching Diode Chip
CPD91V CENTRAL-CPD91V_10 Datasheet
825Kb / 2P
   Switching Diode Low Leakage Switching Diode Chip
CPD91V CENTRAL-CPD91V Datasheet
208Kb / 2P
   Switching Diode Low Leakage Switching Diode Chip
CPD83V CENTRAL-CPD83V Datasheet
128Kb / 2P
   Switching Diode High Speed Switching Diode Chip
CPD80V CENTRAL-CPD80V_10 Datasheet
400Kb / 2P
   Switching Diode High Voltage Switching Diode Chip
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com