công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST110S16P1V bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện ST110S16P1V
Giải thích chi tiết về linh kiện  PHASE CONTROL THYRISTORS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

ST110S16P1V bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

  ST110S16P1V Datasheet HTML 1Page - International Rectifier ST110S16P1V Datasheet HTML 2Page - International Rectifier ST110S16P1V Datasheet HTML 3Page - International Rectifier ST110S16P1V Datasheet HTML 4Page - International Rectifier ST110S16P1V Datasheet HTML 5Page - International Rectifier ST110S16P1V Datasheet HTML 6Page - International Rectifier ST110S16P1V Datasheet HTML 7Page - International Rectifier ST110S16P1V Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
ST110S Series
6
www.irf.com
Bulletin I25167 rev. C 03/03
Fig. 4 - On-state Power Loss Characteristics
80
90
100
110
120
130
0
2040
6080
100
120
30°
60°
90°
120°
180°
Average On-state Current (A)
Cond uc tion Angle
ST110SSeries
R
(DC) = 0.195 K/ W
thJC
Fig. 1 - Current Ratings Characteristics
Fig. 2 - Current Ratings Characteristics
80
90
100
110
120
130
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
DC
30°
60°
90°
120°
180°
Average On-state Current (A)
Conduction Period
ST110SSeries
R
(DC) = 1.95 K/ W
thJC
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
0.3
K/
W
0.4
K/
W
0.6
K/ W
0.8
K/ W
1 K/ W
0.5
K/W
1.2 K/
W
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
DC
180°
120°
90°
60°
30°
RMSLimit
Cond uc tion Period
Average On-state Current (A)
ST110SSeries
T = 125°C
J
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
0.4
K/
W
0.5
K/
W
0.6
K/ W
1 K/
W
0.8
K/ W
1.2
K/ W
0
20
40
60
80
100
120
140
160
020
40
60
80
100
120
180°
120°
90°
60°
30°
RMSLimit
Cond uction Angle
Average On-state Current (A)
ST110SSeries
T = 125°C
J
Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics


Số phần tương tự - ST110S16P1V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST110S16P1V IRF-ST110S16P1V Datasheet
232Kb / 9P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
ST110S16P1VL IRF-ST110S16P1VL Datasheet
232Kb / 9P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
logo
Vishay Siliconix
ST110S16P1VLPBF VISHAY-ST110S16P1VLPBF Datasheet
166Kb / 10P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 17-Aug-10
ST110S16P1VPBF VISHAY-ST110S16P1VPBF Datasheet
166Kb / 10P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 17-Aug-10
ST110S16P1VPVF VISHAY-ST110S16P1VPVF Datasheet
136Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 11-Aug-08
More results

Mô tả tương tự - ST110S16P1V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST730C08L0 IRF-ST730C08L0 Datasheet
82Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
IXYS Corporation
CS8-08IO2 IXYS-CS8-08IO2 Datasheet
51Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
logo
International Rectifier
ST1200C12K0 IRF-ST1200C12K0 Datasheet
87Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
110RKI IRF-110RKI Datasheet
136Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
ST300C08C0L VISHAY-ST300C08C0L Datasheet
238Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 25-Nov-13
VS-180RKI40 VISHAY-VS-180RKI40 Datasheet
194Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 11-Mar-14
VS-ST780CL VISHAY-VS-ST780CL Datasheet
237Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 15-Apr-14
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A5N:1000.22H AEGIS-A5N:1000.22H Datasheet
333Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
A5N:1400.16 AEGIS-A5N:1400.16 Datasheet
319Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
logo
IXYS Corporation
CS300-12IO3 IXYS-CS300-12IO3 Datasheet
66Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
CS1011-18IO1 IXYS-CS1011-18IO1 Datasheet
28Kb / 2P
   Phase Control Thyristors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com