công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1022R bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1022R
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1022R bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI1022R Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1022R Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1022R Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1022R Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1022R Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1022R Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1022R Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Package Information
www.vishay.com
Vishay Siliconix
C15-1445-Rev. F, 23-Nov-15
1
Document Number: 71348
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
SC-75A: 3 Leads
DWG: 5868
Notes
Dimensions in millimeters will govern.
1.Dimension D does not include mold flash, protrusions or gate
burrs. Mold flash protrusions or gate burrs shall not exceed
0.10 mm per end. Dimension E1 does not include Interlead flash
or protrusion. Interlead flash or protrusion shall not exceed
0.10 mm per side.
2.Dimensions D and E1 are determined at the outmost extremes of
the plastic body exclusive of mold flash, tie bar burrs, gate burrs
and interlead flash, but including any mismatch between the top
and bottom of the plastic body.
3.Datums A, B and D to be determined 0.10 mm from the lead tip.
4.Terminal positions are shown for reference only.
5.These dimensions apply to the flat section of the lead between
0.08 mm and 0.15 mm from the lead tip.
C
M
B
A –
2X
1
2
3
1
2
C
4
3
D
3
D
bbb
D
e2
B1(b1)
3
e1
2XB1
E1
2X
e3
2
E
E/2
4X
D
Seating Plane
Base Metal
With Tin Planting
Section B-B
5
B1
b1
c1
L2
2X
1
ddd
C
C
1
1
DIMENSIONS
TOLERANCES
aaa
0.10
bbb
0.10
ccc
0.10
ddd
0.10
DIM.
MILLIMETERS
NOTE
MIN.
NOM.
MAX.
A-
-
0.80
A1
0.00
-
0.10
A2
0.65
0.70
0.80
B1
0.19
-
0.24
5
b1
0.17
-
0.21
c0.13
-
0.15
5
c1
0.10
-
0.12
5
D
1.48
1.575
1.68
1, 2
E
1.50
1.60
1.70
E1
0.66
0.76
0.86
1, 2
e1
0.50 BSC
e2
1.00 BSC
e3
0.50 BSC
L
0.15
0.205
0.30
L1
0.40 ref.
L2
0.15 BSC
q0°
-
q1
-
10°


Số phần tương tự - SI1022R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1022R VISHAY-SI1022R Datasheet
39Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Feb-01
SI1022R VISHAY-SI1022R Datasheet
93Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. B, 07-Jul-08
SI1022R VISHAY-SI1022R Datasheet
156Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. F, 22-Nov-10
SI1022R VISHAY-SI1022R Datasheet
156Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. F, 22-Nov-10
logo
Vishay Telefunken
SI1022R TFUNK-SI1022R Datasheet
156Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SI1022R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com