công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1021R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1021R
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1021R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1021R_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 71410
S10-2687-Rev. F, 22-Nov-10
Vishay Siliconix
Si1021R
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see www.vishay.com/ppg?71410.
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage Variance Over Temperature
1.2
1.5
1
100
1000
0.00
0.3
0.6
0.9
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
10
TJ = - 55 °C
VGS = 0 V
- 0.3
- 0.2
- 0.1
- 0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Junction Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0
2
4
6
8
10
0246
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 500 mA
ID = 200 mA
0.01
0
1
2.5
3
100
600
0.1
Time (s)
1.5
2
0.5
1
10
TA = 25 °C
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10 -3
10 -2
0
0
6
0
1
1
10 -1
10 -4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 500 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


Số phần tương tự - SI1021R_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1021R-T1-E3 VISHAY-SI1021R-T1-E3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R-T1-GE3 VISHAY-SI1021R-T1-GE3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R VISHAY-SI1021R_08 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R VISHAY-SI1021R_V01 Datasheet
156Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1021R_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI6459BDQ VISHAY-SI6459BDQ Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-03
logo
Bruckewell Technology L...
MSD30P06 BWTECH-MSD30P06 Datasheet
544Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM90P06-20B ANALOGPOWER-AM90P06-20B Datasheet
367Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM30P06-40D ANALOGPOWER-AM30P06-40D Datasheet
350Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
TP0610K VISHAY-TP0610K_06 Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI3459DV VISHAY-SI3459DV Datasheet
62Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Nov-99
SI6459DQ VISHAY-SI6459DQ Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Nov-99
logo
Analog Power
AM7461P ANALOGPOWER-AM7461P Datasheet
182Kb / 3P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7463P ANALOGPOWER-AM7463P Datasheet
357Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7461DP VISHAY-SI7461DP_05 Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
logo
Analog Power
AM90P06-08P ANALOGPOWER-AM90P06-08P Datasheet
345Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com