công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1013R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1013R
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1013R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1013R_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 71167
S10-2432-Rev. D, 25-Oct-10
Vishay Siliconix
Si1013R/X
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Threshold Voltage Variance vs. Temperature
- 0.3
- 0.2
- 0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
ID = 0.25 mA
TJ - Temperature (°C)
IGSS vs. Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
TJ - Temperature (°C)
VGS = 4.5 V
BVGSS vs. Temperature
0
1
2
3
4
5
6
7
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
TJ - Temperature (°C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient (SC-75A)
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = R thJA = 833 °C/W
3. T JM - T A = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


Số phần tương tự - SI1013R_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1013R-T1-E3 VISHAY-SI1013R-T1-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013R-T1-GE3 VISHAY-SI1013R-T1-GE3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013R/X VISHAY-SI1013R/X Datasheet
156Kb / 8P
   P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1013R VISHAY-SI1013R_08 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013R VISHAY-SI1013R_V01 Datasheet
156Kb / 8P
   P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1013R_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
64Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 17-Jul-00
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1013XT1G LRC-LSI1013XT1G Datasheet
371Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6467BDQ-T1-E3 VISHAY-SI6467BDQ-T1-E3 Datasheet
208Kb / 11P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
SI2315BDS VISHAY-SI2315BDS_V01 Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com