công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M27W512-200F6F bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M27W512-200F6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  512 Kbit (64K x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27W512-200F6F bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button M27W512-200F6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M27W512-200F6F Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
M27W512
10/21
DC AND AC PARAMETERS
This section summarizes the operating and mea-
surement conditions, and the DC and AC charac-
teristics of the device. The parameters in the DC
and AC Characteristic tables that follow are de-
rived from tests performed under the Measure-
ment Conditions summarized in the relevant
tables. Designers should check that the operating
conditions in their circuit match the measurement
conditions when relying on the quoted parame-
ters.
Table 5. AC Measurement Conditions
Figure 7. AC Testing Input Output Waveform
Figure 8. AC Testing Load Circuit
Table 6. Capacitance
Note: 1. TA = 25°C, f = 1MHz
2. Sampled only, not 100% tested.
High Speed
Standard
Input Rise and Fall Times
≤ 10ns
≤ 20ns
Input Pulse Voltages
0 to 3V
0.4V to 2.4V
Input and Output Timing Ref. Voltages
1.5V
0.8V and 2V
AI01822
3V
High Speed
0V
1.5V
2.4V
Standard
0.4V
2.0V
0.8V
AI01823B
1.3V
OUT
CL
CL = 30pF for High Speed
CL = 100pF for Standard
CL includes JIG capacitance
3.3k
1N914
DEVICE
UNDER
TEST
Symbol
Parameter
Test Condition (1,2)
Min
Max
Unit
CIN
Input Capacitance
VIN = 0V
6pF
COUT
Output Capacitance
VOUT = 0V
12
pF


Số phần tương tự - M27W512-200F6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M27W512-200F6TR STMICROELECTRONICS-M27W512-200F6TR Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit 64Kb x8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
More results

Mô tả tương tự - M27W512-200F6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M27C512 STMICROELECTRONICS-M27C512_07 Datasheet
278Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C512-12C1 STMICROELECTRONICS-M27C512-12C1 Datasheet
403Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27V512 STMICROELECTRONICS-M27V512 Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit (64Kb x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
May 1998
M27C512 STMICROELECTRONICS-M27C512 Datasheet
397Kb / 22P
   512 Kbit 64Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM
M27W512 STMICROELECTRONICS-M27W512 Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit 64Kb x8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C64A STMICROELECTRONICS-M27C64A_06 Datasheet
181Kb / 22P
   64 Kbit (8Kb x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27W512 STMICROELECTRONICS-M27W512_08 Datasheet
187Kb / 22P
   512 Kbit (64 Kbit x8) low-voltage OTP EPROM
June 2008 Rev 4
M87C257 STMICROELECTRONICS-M87C257_06 Datasheet
164Kb / 22P
   Address Latched 256 Kbit (32Kb x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27W101 STMICROELECTRONICS-M27W101_06 Datasheet
211Kb / 23P
   1 Mbit (128Kb x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27W801 STMICROELECTRONICS-M27W801_06 Datasheet
202Kb / 24P
   8 Mbit 1Mb x8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com