công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LAYT67B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LAYT67B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced optical Power LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAYT67B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAYT67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
2012-04-27
6
LAY T67B
Relative spektrale Emission
2) Seite 15
Relative Spectral Emission
2) page 15
V(
λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
I
rel = f (λ), TA = 25 °C, IF = 50 mA
Abstrahlcharakteristik
2) Seite 15
Radiation Characteristic
2) page 15
I
rel = f (ϕ); TA = 25 °C
OHL00013
400
0
20
40
60
80
100
450
500
550
600
650
700
nm
%
I
rel
λ
Vλ
amber
yellow
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚


Số phần tương tự - LAYT67B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LAYT67F OSRAM-LAYT67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LAYT67B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
   Enhanced optical Power LED
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
   Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
   Enhanced optical Power LED
LAM67B OSRAM-LAM67B Datasheet
448Kb / 15P
   Enhanced optical Power LED
LYYYG6SF OSRAM-LYYYG6SF Datasheet
437Kb / 17P
   Enhanced optical Power LED
LAP47B OSRAM-LAP47B Datasheet
440Kb / 16P
   Enhanced optical Power LED
LWT67C OSRAM-LWT67C Datasheet
525Kb / 16P
   Hyper TOPLED짰 Enhanced optical Power LED
LATBT66B OSRAM-LATBT66B Datasheet
187Kb / 18P
   Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
LTRBGFSF-ABCB OSRAM-LTRBGFSF-ABCB Datasheet
1Mb / 28P
   Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
LSE67B OSRAM-LSE67B Datasheet
175Kb / 14P
   Power TOPLED Enhanced optical Power LED (HOP2000)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com