công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LCYH9PP-7J6K-5F5G-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSLON Black Flat
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
Version 1.7
LCY H9PP
2015-08-12
9
Forward Current 5) page 22 , 6) page 22
Durchlassstrom 5) Seite 22 , 6) Seite 22
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 22 , 6) page 22
Relativer Lichtstrom 5) Seite 22 , 6) Seite 22
ΦVV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 22
Farbortverschiebung 5) Seite 22
Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C
LCY H9PP
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
VF [V]
100
200
300
400
500
600
700
IF [mA]
LCY H9PP
IF [mA]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
ΦV
ΦV(350mA)
LCY H9PP
IF [mA]
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
Cx
Cy
: Cx
: Cy


Số phần tương tự - LCYH9PP-7J6K-5F5G-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Exterior Automotive Lighting
More results

Mô tả tương tự - LCYH9PP-7J6K-5F5G-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LRH9PP OSRAM-LRH9PP Datasheet
726Kb / 22P
   OSLON Black Flat
SFH4735 OSRAM-SFH4735 Datasheet
629Kb / 13P
   OSLON Black Flat
LAH9PP OSRAM-LAH9PP Datasheet
747Kb / 22P
   OSLON Black Flat
LSH9PP OSRAM-LSH9PP Datasheet
725Kb / 22P
   OSLON Black Flat
LYH9PP OSRAM-LYH9PP Datasheet
748Kb / 22P
   OSLON Black Flat
KWCSLPM2.PC OSRAM-KWCSLPM2.PC Datasheet
836Kb / 25P
   OSLON Square Flat
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
   OSLON Black
LAH9GP OSRAM-LAH9GP Datasheet
621Kb / 21P
   OSLON Black
SFH-4715 OSRAM-SFH-4715 Datasheet
500Kb / 14P
   OSLON Black Series
SFH4703AS OSRAM-SFH4703AS Datasheet
570Kb / 14P
   OSLON Black Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com