công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBLA-1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện KBLA-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSRAM OSTAR Stage
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KBLA-1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button KBLA-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 25 page
background image
Version 1.1
LE RTDUW S2WN
2018-01-03
10
Durchlassstrom
2) Seite 25
Forward Current
2) page 25
IF = f (VF); TJ = 25 °C; red
Durchlassstrom
2) Seite 25
Forward Current
2) page 25
IF = f (VF); TJ = 25 °C; deep blue
Durchlassstrom
2) Seite 25
Forward Current
2) page 25
IF = f (VF); TJ = 25 °C; true green
Durchlassstrom
2) Seite 25
Forward Current
2) page 25
I
F = f (VF); TJ = 25 °C; ultra white
LE RTDUW S2WN
1,7
4,1
2,0
2,5
3,0
3,5
VF [V]
40
500
1000
1500
2000
2500
IF [mA]
: red
LE RTDUW S2WN
1,7
4,1
2,0
2,5
3,0
3,5
VF [V]
40
500
1000
1500
2000
2500
3000
IF [mA]
: deep blue
LE RTDUW S2WN
1,7
4,1
2,0
2,5
3,0
3,5
VF [V]
40
500
1000
1500
2000
2500
3000
IF [mA]
: true green
LE RTDUW S2WN
1,7
4,1
2,0
2,5
3,0
3,5
VF [V]
40
500
1000
1500
2000
2500
3000
IF [mA]
: ultra white


Số phần tương tự - KBLA-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
1Mb / 25P
   Architectural lighting
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
More results

Mô tả tương tự - KBLA-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LERTDUWS2W OSRAM-LERTDUWS2W Datasheet
983Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDCYS2WN OSRAM-LERTDCYS2WN_18 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDUWS2WP OSRAM-LERTDUWS2WP Datasheet
1Mb / 24P
   OSRAM OSTAR Stage
LEACWUWVS2W OSRAM-LEACWUWVS2W Datasheet
1Mb / 23P
   OSRAM OSTAR Medical
SFH4761 OSRAM-SFH4761 Datasheet
220Kb / 10P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
KRCSLNM1.23 OSRAM-KRCSLNM1.23 Datasheet
762Kb / 24P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
SFH4730 OSRAM-SFH4730_12 Datasheet
181Kb / 8P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com