công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOPLED E1608
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
2017-06-06
8
Version 1.1
KT DELQS1.12
Forward Current 5) page 21 , 6) page 21
Durchlassstrom 5) Seite 21 , 6) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 5) page 21 , 6) page 21
Relative Lichtstärke 5) Seite 21 , 6) Seite 21
IV/IV(10 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Dominant Wavelength 5) page 21
Dominante Wellenlänge 5) Seite 21
λdom = f(IF); TS = 25 °C
KT DELQS1.12
2,7
3,9
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
VF [V]
2
3
4
5
10
20
30
40
50
IF [mA]
KT DELQS1.12
2
70
2
3
4 5
10
20
30 40 50
IF [mA]
0,3
0,4
0,5
1
2
3
IV
IV(10mA)
KT DELQS1.12
2
10
20
30
40
50
60
70
IF [mA]
460
480
500
520
540
560
580
λ dom [nm]


Số phần tương tự - KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ams AG
KTDELMS1.12 AMSCO-KTDELMS1.12 Datasheet
1Mb / 23P
   The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proved package concept.
Version 1.8 2022-11-25
KTDELMS1.12-QHRH-25-26E6 AMSCO-KTDELMS1.12-QHRH-25-26E6 Datasheet
1Mb / 23P
   The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proved package concept.
Version 1.8 2022-11-25
More results

Mô tả tương tự - KTDELQS1.12-THVH-36-W6A6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
CTDELSS1.12 OSRAM-CTDELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
   FIREFLY E1608
LST67B OSRAM-LST67B Datasheet
438Kb / 19P
   TOPLED
LST67D OSRAM-LST67D Datasheet
756Kb / 20P
   TOPLED
LWTVSG.CB OSRAM-LWTVSG.CB Datasheet
724Kb / 24P
   TOPLED
LST67F OSRAM-LST67F Datasheet
493Kb / 20P
   TOPLED
LW-T67C-S2V1-5K8L OSRAM-LW-T67C-S2V1-5K8L Datasheet
610Kb / 23P
   TOPLED
LTT673 OSRAM-LTT673 Datasheet
479Kb / 22P
   TOPLED
LR-T68F-U1AA-1-1-Z OSRAM-LR-T68F-U1AA-1-1-Z Datasheet
480Kb / 21P
   TOPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LST670 SIEMENS-LST670 Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LG-T676-P1Q2-24-Z OSRAM-LG-T676-P1Q2-24-Z Datasheet
536Kb / 21P
   TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com