công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS2150 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện SS2150
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SS2150 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SS2150 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS2150 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS2150 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS2150 Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Schottky Barrier Rectifiers
SS2150--SS2200
SMB407AA
www.gmesemi.com
Rev.B
Production specification
Electrical Characteristics (@TA = 25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Typ.
Max.
Units
Maximum instantaneous
forward voltage(Note 1)
VF
IF=2.0A
@TA=25°C
--
0.95
V
Maximum Reverse current
(Note 2)
IR
Rated VR,
@TJ=25°C
--
250
μ A
@TJ=100°C
--
10
m A
Note:
1.Pulse test: 300us pulse width, 1 % duty cycle
2.Pulse test: Pulse width 40ms


Số phần tương tự - SS2150

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microdiode Electronics ...
SS2150 CHENDA-SS2150 Datasheet
197Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER Forward Current -2.0 Amperes
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
SS2150 YIXIN-SS2150 Datasheet
142Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Guangdong Juxing Electr...
SS2150 JUXING-SS2150 Datasheet
336Kb / 1P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Microdiode Electronics ...
SS2150 CHENDA-SS2150 Datasheet
792Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SS2150 CHENDA-SS2150 Datasheet
500Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SS2150

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com