công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP445FAR2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP445FAR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP445FAR2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10EP445FAR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
MC10EP445, MC100EP445
http://onsemi.com
8
Figure 3. Reset Recovery
Reset
CLK
tRR
CLK
Figure 4. Data Setup and Hold Time
Data Setup Time
CLK
Figure 5. CKEN Setup and Hold Time
CKEN Setup Time
th
ts
Data Hold Time
-
-
+
+
CLK
th
ts
CKEN Hold Time -
-
+
+


Số phần tương tự - MC10EP445FAR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP445FAR2 ONSEMI-MC10EP445FAR2 Datasheet
151Kb / 18P
   3.3V/5V ECL 8?묪it Serial/Parallel Converter
July, 2006 ??Rev. 11
MC10EP445FAR2G ONSEMI-MC10EP445FAR2G Datasheet
151Kb / 18P
   3.3V/5V ECL 8?묪it Serial/Parallel Converter
July, 2006 ??Rev. 11
MC10EP445FAR2G ONSEMI-MC10EP445FAR2G Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
More results

Mô tả tương tự - MC10EP445FAR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_06 Datasheet
151Kb / 18P
   3.3V/5V ECL 8?묪it Serial/Parallel Converter
July, 2006 ??Rev. 11
MC10E445 ONSEMI-MC10E445_06 Datasheet
156Kb / 13P
   5V ECL 4-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2006 ??Rev. 12
MC10E446 ONSEMI-MC10E446_06 Datasheet
147Kb / 12P
   5V ECL 4-Bit Parallel/Serial Converter
November, 2006 ??Rev. 8
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_14 Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446 Datasheet
173Kb / 20P
   3.3V/5V 8짯Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2004 ??Rev. 5
MC10EP016 ONSEMI-MC10EP016 Datasheet
110Kb / 12P
   3.3V / 5VECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
September, 2002 ??Rev. 10
logo
New Japan Radio
NJU3711 NJRC-NJU3711 Datasheet
307Kb / 6P
   8-BIT SERIAL TO PARALLEL CONVERTER
NJU3712 NJRC-NJU3712 Datasheet
214Kb / 7P
   8-BIT SERIAL TO PARALLEL CONVERTER?
logo
National Semiconductor ...
54165 NSC-54165 Datasheet
109Kb / 6P
   8-Bit Parallel-to-Serial Converter
August 1989
logo
ON Semiconductor
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446_14 Datasheet
191Kb / 20P
   8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2014 ??Rev. 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com