công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
1N5357B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor |
|
1N5357B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor |
1 / 2 page 1N5345B ... 1N5388B 1N5345B ... 1N5388B Zener Diodes (non-planar technology) Flächendiffundierte Zener-Dioden Ptot = 5 W VZ = 8.7 V ... 200 V Tjmax = 150°C Version 2018-02-09 ~ DO-201 Dimensions - Maße [mm] Typical Applications Voltage stabilization and regulators (For overvoltage protection – uni- and bi-directional – see TVS diodes 1.5KE series) Commercial grade 1) Typische Anwendungen Spannungsstabilisierung und -regler (Für Überspannungsschutz – uni-und bidirektional – siehe TVS-Diodenreihe 1.5KE) Standardausführung 1) Features High power dissipation VZ up to 200 V Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1) Besonderheiten Hohe Leistungsfähigkeit VZ bis zu 200 V Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien 1) Mechanical Data 1) Mechanische Daten 1) Taped in ammo pack 1700 Gegurtet in Ammo-Pack Weight approx. 0.8 g Gewicht ca. Case material UL 94V-0 Gehäusematerial Solder & assembly conditions 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen MSL N/A Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard. Types see table on the next page. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ ±5%). Typen siehe Tabelle auf der nächsten Seite. Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage. Maximum ratings 2) Grenzwerte 2) Power dissipation – Verlustleistung TA = 50°C Ptot 5 W 3) Non repetitive peak power dissipation, t < 8.3 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 8.3 ms PZSM 80 W 3) Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur Tj TS --50...+150°C -50...+175°C Characteristics Kennwerte Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung RthA <25 K/W 3) Thermal resistance junction to lead Wärmewiderstand Sperrschicht − Anschlussdraht RthL <8 K/W 45 Disclaimer: See data book page 2 or website – Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet 1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches 2 TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben 3 Valid, if leads are kept at ambient temperatere at a distance of 10 mm from case Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden 4 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen 5 Non-repetitive pulse having the length t p – Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses der Dauer tp © Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/ 1 Ø 1.2±0.05 Ø 4.5+0.1 -0.3 Pb RoHS |
Số phần tương tự - 1N5357B |
|
Mô tả tương tự - 1N5357B |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |