công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPT3101 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện OPT3101
Giải thích chi tiết về linh kiện  ToF based Long Range Proximity and Distance Sensor AFE
Download  111 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

OPT3101 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button OPT3101 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments OPT3101 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 111 page
background image
8
OPT3101
SBAS883 – FEBRUARY 2018
www.ti.com
Product Folder Links: OPT3101
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated
6.7 Typical Characteristics
All specifications at TA = 25°C, VAVDD = 1.8 V, VAVDD3 = 3.3 V, VDVDD = 1.8 V, VIOVDD = 3.3 V, IambMax = 20 µA, Photodiode with
a capacitance of 2 pF at INP/INM unless otherwise noted.
sample-rate = 1000 Hz
Figure 1. Distance Standard Deviation vs AFE Input Signal
Figure 2. AFE Thermal Noise vs Maximum Ambient Current
Supported
Figure 3. Illumination Driver I-V Characteristics


Số phần tương tự - OPT3101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPT3101 TI1-OPT3101 Datasheet
2Mb / 120P
[Old version datasheet]   ToF-Based Long-Range Proximity and Distance Sensor AFE
OPT3101RHFR TI1-OPT3101RHFR Datasheet
2Mb / 120P
[Old version datasheet]   ToF-Based Long-Range Proximity and Distance Sensor AFE
OPT3101RHFT TI1-OPT3101RHFT Datasheet
2Mb / 120P
[Old version datasheet]   ToF-Based Long-Range Proximity and Distance Sensor AFE
OPT3101 TI1-OPT3101_18 Datasheet
2Mb / 120P
[Old version datasheet]   ToF-Based Long-Range Proximity and Distance Sensor AFE
More results

Mô tả tương tự - OPT3101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPT3101 TI1-OPT3101_18 Datasheet
2Mb / 120P
[Old version datasheet]   ToF-Based Long-Range Proximity and Distance Sensor AFE
logo
List of Unclassifed Man...
PRD18-7DN ETC2-PRD18-7DN Datasheet
188Kb / 5P
   Long sensing distance proximity sensor
logo
Omron Electronics LLC
E2K-C25ME1 OMRON-E2K-C25ME1 Datasheet
389Kb / 6P
   Long-distance Capacitive Proximity Sensor
E2K-C OMRON-E2K-C Datasheet
122Kb / 6P
   Long-distance capacitive proximity sensor
logo
SICK AG
DL100-23AB2109 SICK-DL100-23AB2109 Datasheet
1Mb / 7P
   LONG RANGE DISTANCE SENSORS
DL100-11AA2101 SICK-DL100-11AA2101 Datasheet
1Mb / 6P
   LONG RANGE DISTANCE SENSORS
DL100-11AA2102 SICK-DL100-11AA2102 Datasheet
1Mb / 8P
   LONG RANGE DISTANCE SENSORS
DL100-11HA2102 SICK-DL100-11HA2102 Datasheet
1Mb / 8P
   LONG RANGE DISTANCE SENSORS
DL100-12HA2112 SICK-DL100-12HA2112 Datasheet
1Mb / 7P
   LONG RANGE DISTANCE SENSORS
DL100-13AA2103 SICK-DL100-13AA2103 Datasheet
1Mb / 7P
   LONG RANGE DISTANCE SENSORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com