công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5246BKS5-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5246BKS5-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  128-Position I2C Compatible Digital Resistor
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5246BKS5-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5246BKS5-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
AD5246
TEMPERATURE (°C)
–40
0.01
0.1
1
10
–25 –10
100
5
20
35
50
65
80
95
110 125
VDD = 5.5V
VDD = 2.7V
DIGITAL INPUTS = 0V
CODE = 0x40
Figure 8. Supply Current vs. Temperature
CODE (Decimal)
0
–500
–400
–300
–200
16
32
48
64
80
96
112
128
200
300
400
500
–100
0
100
VDD = 2.7V
RAB = 10kΩ
TA = –40°C to +125°C
TA = –40°C to +85°C
Figure 9. Rheostat Mode Tempco ∆RWB/∆T vs. Code
10k
–6
–12
–18
–24
–30
–36
0
–42
–54
100k
1M
10M
–60
0x40
1k
–48
0x20
0x10
0x08
0x04
0x02
0x01
FREQUENCY (Hz)
Figure 10. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 5 kΩ
10k
–6
–12
–18
–24
–30
–36
0
–42
–54
100k
1M
10M
–60
0x40
1k
–48
0x20
0x10
0x08
0x04
0x02
0x01
FREQUENCY (Hz)
Figure 11. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 10 kΩ
10k
–6
–12
–18
–24
–30
–36
0
–42
–54
100k
1M
10M
–60
0x40
1k
–48
0x20
0x10
0x08
0x04
0x02
0x01
FREQUENCY (Hz)
Figure 12. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 50 kΩ
10k
–6
–12
–18
–24
–30
–36
0
–42
–54
100k
1M
10M
–60
0x40
1k
–48
0x20
0x10
0x08
0x04
0x02
0x01
FREQUENCY (Hz)
Figure 13. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 100 kΩ
Rev. 0 | Page 8 of 20


Số phần tương tự - AD5246BKS5-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5246BKSZ10-R2 AD-AD5246BKSZ10-R2 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
AD5246BKSZ10-RL7 AD-AD5246BKSZ10-RL7 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
AD5246BKSZ100-R2 AD-AD5246BKSZ100-R2 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
AD5246BKSZ100-RL7 AD-AD5246BKSZ100-RL7 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
AD5246BKSZ5-RL7 AD-AD5246BKSZ5-RL7 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD5246BKS5-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5246BKSZ100-RL7 AD-AD5246BKSZ100-RL7 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
AD5247 AD-AD5247 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKSZ100-2RL7 AD-AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet
489Kb / 20P
   128-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
Rev. F
AD5241 AD-AD5241_09 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5241BR10 AD-AD5241BR10 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5245BRJ10 AD-AD5245BRJ10 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com